Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP8773S Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP8773S
Description  Second generation pre-conversIon PWM controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP8773S Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Back Button LP8773S Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
LP8773S
第二代准谐振 PWM 控制器
LP8773S_CN_DS_Rev.1.3
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
数字抖频
传统的QR,给定带载后PWM频率是固定的,不
利于EMI。为了改善系统的EMI性能,LP8773S
内置“数字抖频”模块,抖频范围
4%。在所有
的工作模式下,都有数字抖频。
低工作电流
LP8773S的工作电流是1.8mA,低工作电流有利
于提升效率和减小VDD供电电容。
软启动
LP8773S内置4mS软启动时间,软启动时,CS电
流限阈值逐周期增大。软启动,有利于减小变压
器磁饱和的风险以及降低次级二极管启机时的
所受应力。
退磁检测
通过DEM脚,实时采样辅助绕组的电压来检测
变压器退磁。当电感中储存的能量充分释放到输
出,DEM电压下降。当DEM电压降到0.125V以
下,DEM内部比较器起作用,一个新的开关周
期发生。MOSFET总在零电感电流时开通,以减
小损耗和噪音。
过流补偿
在QR系统,若没有补偿,最大输出功率会变化
很大。LP8773S内置专有的OCP补偿模块,无需
外部器件。小于12.7uS导通时间内,OCP阈值从
0.45V到0.77V线性变化。超过12.7uS导通时间,
OCP阈值钳位在0.77V,如图7
LP8773S最大占空比是65%
0.45 V
0.77V
0
12.7
Ton(us)
Vth_OCP
图7
自适应斜坡补偿
LP8773S内置同步斜坡补偿电路。通过采样输入
电压增加电压斜坡电流,使CCM闭环工作稳定,
阻止次谐波振荡,降低输出纹波电流。当系统固
定CCM模式频率时,LP8773S斜坡补偿会自动的
增加到系统,使得电流环路稳定。当系统退出
CCM模式固定频率时,斜坡补偿自动取消。
最大工作频率
根据QR工作原理,开关频率与输出功率成反比。
因此,当输出功率减小时,开关频率若没限制会
变高。为了满足EMI和轻载时高效率,LP8773S
内置80KHz频率限制。
突发模式控制
当带载变小时,系统会进入突发模式。当FB电
压低于VFB_min_duty时,LP8773S停止开关且输
出电压开始下降,使得VFB上升,如图8. 一旦VFB
超过VFB_min_duty,恢复开关。突发模式控制方
式,交替控制开关出现和消失,空载时可以有效的
降低开关损耗。
Vout
VFB
GATE
GATE
ON
GATE
OFF
图 8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com