Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP8773S Datasheet(PDF) 10 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP8773S
Description  Second generation pre-conversIon PWM controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP8773S Datasheet(HTML) 10 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Back Button LP8773S Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
LP8773S
第二代准谐振 PWM 控制器
LP8773S_CN_DS_Rev.1.3
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
输出过压保护
LP8773S检测辅助绕组反激的平台电压,2.5uS
屏蔽延时后,检测到的平台电压超过3.4V,且持
续3个周期以上,认为是真的过压保护,停止开
关动作,若持续小于3个周期,不认为是过压保
护,如图9。过压保护后,系统可以自恢复。
3
DEM
Naux
R1
R2
Plateau
Sampling
3.4V
Load OVP
LP8773S
Last for 3 subsequent
cycles?
Yes
图9
过载/过流/过功率/开环保护
当芯片检测到过载/过流/过功率/开环信号时,且持
续时间超过 82mS,认为发生正常的过载/过流/过
功率/开环保护。设置 82mS 延迟时间是为了避免
开机和关机时,误触发保护,如图 10
FB
2
4.7V
82ms
Delay
3.6V
OLP/OCP/
OPP
PWM
LP8773S
VFB
4.7V
VFB_PL=3.6V
OLP/OCP/OPP
Shutdown delay time
图 10
输入电压断电保护
为了避免低输入电压时电流过大,LP8773S 增加
了输入电压断电保护,通过检测 DEM 脚电压,如
图 11。当电流小于 ITH_BOP_ON(典型值 71.5uA),
时间大于 TBOP_PL(典型值 35mS),输入电压断
电保护发生, PWM 脉 冲 消 失 。 当 电 流 大 于
ITH_BOP_OFF(典型值 77uA)
,输入电压断电保
护移除,PWM 脉冲信号激活。
R1
R2
VDD
GATE
2 FB
GND
CS
LP8773S
DEM
3
1
5
4
6
Na
图 11
计算公式如下:
A
P
1
rigger
Line_BOP_t
N
N
2
R
71.5uA
V
A
P
1
xit
Line_BOP_e
N
N
2
R
77uA
V
通过调节 R1 可以设定输入电压断电保护
VDD 过压保护/管脚浮空保护
LP8773S 内置 VDD 过压保护和管脚浮空保护,可
以自恢复。
软驱动
LP8773S 内置图腾柱的软驱动,有利于 EMI,降
低损耗、提升效率、加强系统可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com