Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2467 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2467
Description  Drive DC brush motor or inductor or other load
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2467 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2467 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
功能描述
全桥控制方式
是由一组 PWM 输入信号控制的(即 IN-IN 控制),每一路输出都是由一个输入脚控制。
nSLEEP
IN1
IN2
OUT1
OUT2
功能 (DC Motor)
0
X
X
Z
Z
Off
1
0
0
Z
Z
Off
1
0
1
L
H
Reverse
1
1
0
H
L
Forward
1
1
1
L
L
Brake
表 1. 逻辑控制
保护模式
有三种保护模式:VCC 欠压保护、过流和过温保护。
故障
条件
H 桥
特性恢复点
VCC 欠压保护
VCC < 1.6V
关断
VCC>1.8V
过流保护
IOUT > 1.9A (MIN)
关断
tRETRY
过温保护
TJ > 150℃ (MIN)
关断
TJ < 150℃
表 2. 故障模式
功能
在 nSLEEP 为低电平时进入休眠模式,输出 H 桥被关断。如果 nSLEEP 为高电平时,
进入
正常工作模式。
模式
条件
H 桥
正常工作
nSLEEP pin=1
工作
休眠
nSLEEP pin=0
关断
故障
任意一种故障出现
关断
表 3. 工作模式



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com