Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2467 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2467
Description  Drive DC brush motor or inductor or other load
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2467 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2467 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
电源电容推荐
在马达驱动系统设计中,电源电容是非常重要的,一般而言,容值大一些效果更好一些。
电源电容值选取由以下几个因素决定:
 马达系统需要很高的电流能力
 电源电容要求提供电流能力
 在电源和马达直接寄生的电感数量
 可接受的电压纹波
 马达类型(有刷直流马达,无刷直流马达,步进马达)
 马达刹车方式
电源和马达驱动系统之间的电感限制了电源的额定电流值。如果电源电容值太小,系统需要额外的电流提供或者马
达电压会有跳变。当电源电容值足够大的时候,马达电压就会很稳定,并且在大电流切换时也能快速响应。
电源电容的额定电压应该比工作电压高,当马达传输给电源能量时能够提供足够的裕度。
Motor
Driver
VM
GND
Motor Driver System
Power Supply
Parasitic Wire
Inductance
Local Bulk
Capacitor
IC Bypass
Capacitor
图 2. 外部电源供电的马达驱动系统
PCB 布局
VM 和 VCC 应该使用低 ESR 陶瓷电容旁路到地,建议数值是 0.1uF。这些电容应该尽可能的放在 VM 和 VCC 脚位
旁边,并用粗线与地相连。
1
2
3
4
5
6
7
8
VM
GND
OUT2
OUT1
IN1
IN2
nSLEEP
VCC
0.1uF
0.1uF
图 4. 简化的 PCB 布局



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com