Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2467 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2467
Description  Drive DC brush motor or inductor or other load
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2467 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM2467 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2467 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
电特性参数
如无特殊规定,TA=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源电压(VM,VCC)
VM 电流
IVM1
关断模式下 VM 电流
VM=5V ; VCC=3V; 无 PWM
关断模式
70
µA
IVM2
正/反转模式下 VM 电流
VM=5V ; VCC=3V ; 无 PWM
正/反转模式
350
µA
IVM3
刹车模式下 VM 电流
VM=5V ; VCC=3V ; 无 PWM
刹车模式
70
µA
IVM4
PWM 输入时 VM 电流
VM=5V ; VCC=3V
PWM=50KHz
280
µA
IVMQ
休眠模式下 VM 电流
VM=5V ; VCC=3V nSLEEP=0
5
nA
VCC 电流
IVCC1
关断模式下 VCC 电流
VM=5V ; VCC=3V; 无 PWM
关断模式
380
µA
IVCC2
正/反转模式下 VCC 电流
VM=5V ; VCC=3V ; 无 PWM
正/反转模式
500
µA
IVCC3
刹车模式下 VCC 电流
VM=5V ; VCC=3V ; 无 PWM
刹车模式
550
µA
IVCC4
PWM 输入时 VCC 电流
VM=5V ; VCC=3V
PWM=50KHz
450
µA
IVCCQ
休眠模式下 VCC 电流
VM=5V ; VCC=3V nSLEEP=0
2
nA
逻辑输入 (IN1, IN2, nSLEEP)
VIL
输入逻辑低电平
0.3*VCC
V
VIH
输入逻辑高电平
0.5*VCC
V
IIL
逻辑低电平输入的电流
VIN=0V
5
µA
IIH
逻辑高电平输入的电流
VIN=3.3V
50
µA
RPD
下拉电阻
IN1 IN2 nSLEEP
100
K
Ω
马达驱动输出 (OUT1, OUT2)
rDS(ON)
上臂+下臂 MOS 阻抗
VM=5V ; VCC=3V ;
Io=800mA ; Tj=25℃
1
Ω
IOFF
关断状态下漏电流
VOUT=0V
5
nA
保护功能
VUVLO
VCC 欠压锁定
VCC 下降
1.6
V
VCC 上升
1.8
V
IOCP
过流保护触发点
1.2
2
A
tRETRY
过流保护恢复时间
1
mS
TTSD
过温保护温度点
芯片温度
160
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com