Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP6401 Datasheet(PDF) 3 Page - Lowpower Semiconductor inc

Part # LP6401
Description  ?끿쉰?뤺? 2.4A/3.1A/3.4A ?뚧??띶럨葉녑럨?
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Direct Link  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LP6401 Datasheet(HTML) 3 Page - Lowpower Semiconductor inc

  LP6401 Datasheet HTML 1Page - Lowpower Semiconductor inc LP6401 Datasheet HTML 2Page - Lowpower Semiconductor inc LP6401 Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LP6401 Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LP6401 Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LP6401 Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LP6401 Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
LP6401F-02
2019.-10
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 3 of 7
数据手册 LP6401
LPS 车充系列选型表
型号
输入电压
输出电压
输出电流
限流方式
线补及功能
封装
LP6498B
8V-32V
5.1V
1.2A
内置
无线补
SOP8
LP6490
8V-32V
可调
2.4A
CS外部可调
2V线补可调
ESOP8
LP6490A
8V-32V
可调
2.4A
CS 外部可调
线补可调
ESOP8
LP6492
8V-32V
可调
2.4A
CS 外部可调
线补可调
SOP8
LP6492F24
8V-32V
5.1V
2.4A
CS 外部可调
带线补0.15V
SOP8
LP64920F24
8V-32V
5.1V
2.4A
内置
无线补
SOP8
LP6401F24
8V-32V
5.1V
2.4A
内置
带线补+DCP协议
SOP8
LP6402F24
8V-32V
5.1V
2.4A
内置
带线补+DCP协议+转灯
SOP8
LP6493F31
8V-32V
5.1V
3.1A
CS 外部可调
带线补0.15V
SOP8
LP6401F31
8V-32V
5.1V
3.1A
内置
带线补+DCP协议
SOP8
LP6402F31
8V-32V
5.1V
3.1A
内置
带线补+DCP协议+转灯
SOP8
LP6403F31
8V-32V
5.1V
3.1A
CS外部可调
带线补+正极限流
SOP8
LP6401F34
8V-32V
5.1V
3.4A
内置
带线补+DCP协议
SOP8
LP6402F34
8V-32V
5.1V
3.4A
内置
带线补+DCP协议+转灯
SOP8
LP6493
8V-32V
可调
3.4A
CS 外部可调
线补可调
SOP8
LP6493F34
8V-32V
5.1V
3.4A
CS 外部可调
带线补0.15V
SOP8
LP64933
8V-32V
可调
3.6A
CS 外部可调
带线补
SOP8
LP6400
8V-32V
可调
3.6A
内置
内置QC3.0快充
SOP8
LP6494
8V-32V
可调
4.2A
CS 外部可调
带线补
SOP8
LP6496
8V-40V
可调
外置MOS CS 外部可调
线补可调
SOP8
LP6497
9V-40V
可调
外置MOS 双路 CS 外部可调 线补可调
MSOP10
协议芯片
型号
输入电压
支持协议
封装
LP102
4.5V-5.5V
BC1.2
SOT23-6
LP103S
3.5V-7V
BC1.2、QC2.0、QC3、AFC、FCP、Apple mode SOT23-6
LP103Q(D+、D-耐高压) 3.5V-7V
BC1.2、QC2.0、QC3、AFC、FCP、Apple mode SOT23-6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com