Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5521 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5521
Description  Built-in high-precision voltage detection circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5521 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5521 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
6. 电池保护 IC 应用电路示例
标记
器件名称
用途
最小值
典型值
最大值
说明
R1
电阻
限流、稳定
VDD、加强ESD
100Ω
470Ω
1000Ω
--
C1
电容
滤波,稳定
VDD
0.01μF
0.1μF
1.0μF
--
7. 工作说明
7.1. 正常工作状态
此
IC 持续侦测连接在 VDD 和 VM 之间的电池电压,以及 VM 与 VSS 之间的电压差,来控制
充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(
VDL)与过充电检测电压(VCU)之间,且 VM 端子
电压在放电过流检测电压(
VDIP)与充电过流检测电压(VCIP)之间时,为“正常工作状态”。
此状态下,充电和放电都可以自由进行。
说明:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接
VM 端子和 VSS 端子,或者连
接充电器,就能恢复到正常工作状态。
7.2. 过充电状态
正常工作状态下的电池,在充电过程中,一旦电池电压超过过充电检测电压(
VCU),并且这
种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(
TOC)以上时,
HM5521 停止充电,这个状态称为“过
充电状态
”。
过充电状态的释放,有以下两种方法:
(
1)由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(VCR)以下时,过充电状态释放,恢复到
正常工作状态。
(
2)移走充电器并连接负载,当电池电压降低到过充电检测电压(VCU)以下时,过充电状态
2
VM
R1
470Ω
3
4/5
HM552



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com