Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5521 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5521
Description  Built-in high-precision voltage detection circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5521 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5521 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
释放,恢复到正常工作状态。
7.3. 过放电状态及休眠状态
正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(
VDL)以下,并
且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(
TOD)以上时,
HM5521 停止放电,这个状态
称为
“过放电状态”。若此时 VM 端电压一直高于负载短路保护电压(TSIP),电路即进入“休眠状态”。
过放电状态的释放,有以下两种方法:
(
1)连接充电器,对电池进行充电,当电池电压高于过放电检测电压(VDL)时,恢复到正常
工作状态。
(
2)若负载移除,电芯本身的“自身压”可能会使电池电压高于过放电释放电压(VDR),此时
过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
7.4. 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)
正常工作状态下的电池,
HM5521 通过检测 VM 端子电压持续侦测放电电流。一旦 VM 端子
电压超过放电过流检测电压
(VDIP),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(TDIP),
停止放电,这个状态称为
“放电过流状态”。
而一旦
VM 端子电压超过负载短路检测电压(VSIP),并且这种状态持续的时间超过负载短路检
测延迟时间(
TSIP),停止放电,这个状态称为“负载短路状态”。
当
VM 端子电压降低至低于过放电过流检测电压(VDIP),且持续时间超过放电过流释放延迟
时间(
TDIPR)时,也即是说若所有放电负载移除,电池恢复到正常工作状态。
7.5. 充电过流状态
正常工作状态下的电池,
HM5521 通过检测 VM 端子电压持续侦测放电电流。若充电电流
过大使
VM 端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延
迟时间(
TCIP),停止放电,这个状态称为“充电过流状态”。
移除充电器,电池连接负载后,当
VM 端子电压上升至高于充电过流检测电压(VCIP),且
持续时间超过充电过流释放延迟时间(
TCIPR)时,电池恢复到正常工作状态。
7.6. 向 0V 电池充电功能(允许)
若电池自放电到
0V,对电池充电,当 VDD 端相对于 VM 端的电压高于“向 0V 电池充电的电压
阀值
(V0CH)”时,继续充电,当电池电压高于过放电检测电压(VDL)时,IC 进入正常工作状态。
注意:某些完全自放电后的电池,不推荐被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。所以在
决定使用
“向0V电池充电”功能时,请详细询问电池供货商。
HM552



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com