Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5521 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5521
Description  Built-in high-precision voltage detection circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5521 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5521 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5521 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
5. 电气特性
(
VSS=0V,Ta=25℃,除非特别说明)
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD-VSS 工作电压
VDSOP1
-
0
-
6
V
VDD-VM 工作电压
VDSOP2
-
-6
-
6
V
耗电流
工作电流
IDD
VDD=3.9V
3.0
6.0
uA
过放电时电流
IPD
VDD=2.0V
1.0
1.5
uA
检测电压
过充电检测电压
VCO
R1=100Ω
4.250
4.300
4.350
V
过充电释放电压
VCR
R1=100Ω
4.080
4.150
4.220
V
过放电检测电压
VDL
R1=100Ω
2.350
2.450
2.550
V
过放电释放电压
VDR
R1=100Ω
2.900
3.000
3.100
V
放电过流保护电流
1
IIOV1
VDD=3.5V
3.0
3.5
5.0
A
放电过流保护电流
2
IIOV2
VDD=3.5V
5
7
9
A
负载短路保护电流
IShort
VDD=3.5V
8
10
13
A
充电电流检测
ICHA
VDD=3.5V
2.8
3.5
5.5
A
延迟时间
过充电检测延迟时间
TOC
VDD=3.8V  4.5V
100
ms
过放电检测延迟时间
TOD
VDD=3.2V  2.2V
100
ms
放电过流
1 检测延迟时间
TDIP1
VDD=3.0V
20
ms
放电过流
2 检测延迟时间
TDIP2
VDD=3.0V
2.5
ms
负载短路检测延迟时间
TSIP
VDD=3.6V
150
μs
内置
MOSFET 参数
内置
MOSFET 导通内阻
Rds(on)
VDD=3.6V, IVM=1.0A,
40
48
58
mΩ
过温保护参数
过温保护检测温度
TSHD
150
℃
过温保护释放温度
TSHR
120
℃
向
0V 电池充电
允许向
0V 电池充电的电
压阀值
V0CH
允许允许向
0V 电池充
电功能
-
-
V
说明:*1、此温度范围内的参数是设计保证值,而非高、低温实测筛选。
HM552



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com