Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSAEAC Datasheet(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CSAEAC
Description  Alarm with DC output AE-UNIT series
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CSAEAC Datasheet(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  CSAEAC Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
机型: AEAC
AEAC规格书
CS-0136 Rev.5 Page 3/5
http://www.m-system.co.jp/
0
50
100
▲
输入
(%)
第2报警
设 定 值
▲
第1报警
设 定 值
第1报警
输
出
第2报警
输
出
(9-10)ON
(9-15)ON
(1-2)ON
(1-11)ON
报警时:( )内为端子编号
停电时:
・报警输出代码为1、4时,端子编号 (1-11)、(9-15) ON
・报警输出代码为2、3时,端子编号 (1-2)、(9-10) ON
设置规格
供电电源
・交流电源: 允许电压范围 额定电压±10%
 50/60Hz±2Hz 约3VA
・直流电源: 允许电压范围 额定电压±10%
 但是,110V DC时为85~150V
 纹波系数10%p-p以下
 约2W(24V DC时 约80mA)
使用温度范围: -5~+55℃
使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)
安装: 壁面安装或DIN导轨安装
重量: 约450g
性能 (以相对于量程的百分比来表示)
直流输出
・标准精度: ±0.4%
・响应时间: 0.7s以下 (0→90%)
报警输出
・设定精度: ±0.9%
・回滞幅度设定精度: ±0.3%
・工作延迟时间精度: 额定值±20%和0.7秒中大的值
・通电延迟时间精度: 额定值±30%
・工作点的重复精度: ±0.05%
温度系数: ±0.015%/℃
电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入-直流输出-第1报警输出-第2报警输出-
电源-地面间 2000V AC 1分钟



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com