Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSAEAC Datasheet(PDF) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CSAEAC
Description  Alarm with DC output AE-UNIT series
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CSAEAC Datasheet(HTML) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

  CSAEAC Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
机型: AEAC
AEAC规格书
CS-0136 Rev.5 Page 2/5
http://www.m-system.co.jp/
⑦供电电源
◆交流电源
B: 100V AC
C: 110V AC
D: 115V AC
F: 120V AC
G: 200V AC
H: 220V AC
J: 240V AC
◆直流电源
S: 12V DC
R: 24V DC
V: 48V DC
P: 110V DC
⑧附加代码
◆特殊规格
不写入:无特殊规格
/Q:特殊规格(请从特殊规格之项另行选择)
特殊规格(可指定多项)
◆涂层(详细内容请参照公司网页)
/C01: 硅涂层
/C02: 聚氨酯涂层
/C03: 橡胶涂层
◆端子螺丝材质
/S01:不锈钢
机器规格
构造: 插入式构造
连接方式: M3.5螺丝端子连接
端子螺丝材质: 铁表面铬酸盐处理 (标准) 或不锈钢
机壳材质: 黑色耐燃性树脂
隔离: 输入-直流输出-第1报警输出-第2报警输出-电源
间
输入波形: 3次谐波含量15%以下
输出范围: 0~120% (1~5V DC时)
零点调整范围: -5~+5% (可从前面调整)
量程调整范围: 95~105% (可从前面调整)
报警设定: 手轮开关(可从前面调整)
・设定范围:0~99%(设定幅度为1%)
回滞幅度设定: 手轮开关 (可从前面调整)
・设定范围: 0.5~9%
(通过手轮开关,可从『0』到『9』以1%的幅度设定。
『0』时的回滞幅度为0.5%。下限报警设定值与回滞幅度之
和要小于102。)
显示灯: 红色LED、继电器励磁时亮灯
输入规格
输入频率范围: 40Hz~1kHz
■电流输入
输入电阻: 内置输入电阻器
输入量程 1mA: 1kΩ
输入量程 2mA以下: 500Ω
输入量程 5mA以下: 200Ω
输入量程 10mA以下: 100Ω
输入量程 20mA以下: 50Ω
输入量程 50mA以下: 20Ω
输入量程 100mA以下: 10Ω
输入量程 500mA以下: 1Ω
输入量程 1A以下: 0.5Ω
制造可能范围
・输入范围: 0~1A AC
・输入量程: 1mA~1A
■电压输入
输入电阻: 100kΩ 以上
制造可能范围
・输入范围: 0~250V AC
・输入量程: 50mV~250V
输出规格
■直流输出
●电流输出 (制造可能范围)
・输出范围: 0~20mA DC
・输出量程: 1~20mA
・输出零点电流: 输出量程的1.5倍以下
・允许负载电阻: 使变换器的输出端子间的电压为7V以下的
 电阻值
■电压输出 (制造可能范围)
・输出范围: -10~+12V DC
・输出量程: 5mV~22V
・输出零点电压: 输出量程的1.5倍以下
・允许负载电阻: 使负载电流为1mA以下的电阻值 (输出电压
 应在0.5V以上)
■报警输出: 继电器接点
额定负载:
 100V AC 1A (cos ø=1)
 120V AC 1A (cos ø=1)
 240V AC 0.5A (cos ø=1)
 30V DC 1A(电阻负载)
最大开关电压: 380V AC 125V DC
最大开关功率: 120VA (AC) 30W (DC)
最小负载: 5V DC 10mA
机械寿命: 5000万次



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com