Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSAEAC Datasheet(PDF) 5 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CSAEAC
Description  Alarm with DC output AE-UNIT series
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CSAEAC Datasheet(HTML) 5 Page - M-System Co.,Ltd.

  CSAEAC Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. CSAEAC Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
机型: AEAC
AEAC规格书
CS-0136 Rev.5 Page 5/5
http://www.m-system.co.jp/
简易电路图・端子接线图
Ry
Ry
※2
※2
线圈等的
诱导性负载
变阻二极管・
RC电路等
・DC电源时
线圈等的
诱导性负载
二极管・变阻二极管
RC电路等
●为了保护继电器的接点以及消除噪音请进行以下措施。
・AC电源时
4
底座
S
Z
5
6
+
-
离
路
隔
电
输出
电路
直流输出信号
7
14
10
电源
电路
U(+)
V(-)
供电电源
15
9
11
2
1
HI
LO
COM
第1报警
输
出
HI
LO
COM
第2报警
输
出
3
8
12
第 1 比 较
电
路
第 2 比 较
电
路
9 9
9
报警设定
手轮开关
报警设定
手轮开关
9 9
回滞幅度设定
手轮开关
9
回滞幅度设定
手轮开关
※
1、电流输入时内部附带输入电阻器。
※
2、报警输出代码为“1、4”时的关闭电源时的接点状态。
输入信号
※1
交 流 放 大
电
路
有 效 值
运 算 电 路
转 换 电 路
转 换 电 路
负载
U
负载
会有无预先通知而修改记载内容的情况。



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com