Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M50FLW040A Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # M50FLW040A
Description  4 Mbit (5 x 64KByte Blocks 3 x 16 x 4KByte Sectors) 3V Supply Firmware Hub / Low Pin Count Flash Memory
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M50FLW040A Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M50FLW040A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M50FLW040A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 52 page
background image
M50FLW040A, M50FLW040B
4/52
Table 14. Status Register Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FIRMWARE HUB/LOW PIN COUNT (FWH/LPC) INTERFACE CONFIGURATION REGISTERS . . . 24
Lock Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Write Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Read Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lock Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 15. Configuration Register Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Table 16. Lock Register Bit Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 17. General Purpose Inputs Register Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Firmware Hub/Low Pin Count (FWH/LPC) General Purpose Input Register . . . . . . . . . . . . . . 25
Manufacturer Code Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PROGRAM AND ERASE TIMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Table 18. Program and Erase Times. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MAXIMUM RATING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 19. Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DC and AC PARAMETERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 20. Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 21. FWH/LPC Interface AC Measurement Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 22. A/A Mux Interface AC Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 11.FWH/LPC Interface AC Measurement I/O Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 12.A/A Mux Interface AC Measurement I/O Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 13.AC Measurement Load Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 23. Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 24. DC Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 14.FWH/LPC Interface Clock Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 25. FWH/LPC Interface Clock Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 15.FWH/LPC Interface AC Signal Timing Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 26. FWH/LPC Interface AC Signal Timing Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 16.Reset AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 27. Reset AC Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 17.A/A Mux Interface Read AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 28. A/A Mux Interface Read AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 18.A/A Mux Interface Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 29. A/A Mux Interface Write AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 19.PLCC32 – 32 pin Rectangular Plastic Leaded Chip Carrier, Package Outline . . . . . . . . 36
Table 30. PLCC32 – 32 pin Rectangular Plastic Leaded Chip Carrier, Package Mechanical Data 37
Figure 20.TSOP32 – 32 lead Plastic Thin Small Outline, 8x14 mm, Package Outline . . . . . . . . . . 38
Table 31. TSOP32 – 32 lead Plastic Thin Small Outline, 8x14 mm, Package Mechanical Data. . . 38
Figure 21.TSOP40 – 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10 x 20mm, Package Outline. . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com