Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

F0118G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # F0118G
Description  GaAs-Infrarot-Lumineszenzdiode (950 nm, Enhanced Power) GaAs Infrared Emitting Diode (950 nm, Enhanced Power)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

F0118G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  F0118G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH F0118G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH F0118G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH F0118G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH F0118G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH F0118G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
F 0118G
GaAs-Infrarot-Lumineszenzdiode (950 nm, Enhanced Power)
GaAs Infrared Emitting Diode (950 nm, Enhanced Power)
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2003-04-10
1
Wesentliche Merkmale
• Typ. Gesamtleistung: 24 mW @ 100 mA im
TOPLED
® Gehäuse
• Chipgröße 300 x 300
µm2
• Emissionswellenlänge: 950 nm
• GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Gute Linearität (I
e = f [IF]) bei hohen Strömen
• Gleichstrom- oder Impulsbetrieb möglich
• Hohe Zuverlässigkeit
• Hohe Impulsbelastbarkeit
Anwendungen
•
I
IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk-
und Videogeräten, Lichtdimmern
• Gerätefernsteuerungen für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
• Lichtschranken bis 500 kHz
• Sensorik
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Beschreibung
Description
F 0118G
Q65110A0136
Infrarot emittierender Chip, Oberseite Anodenanschluß,
Infrared emitting die, top side anode connection
Features
• Typ. total radiant power: 24 mW @ 100 mA in
TOPLED
® package.
• Chip size 300 x 300
µm2
• Peak wavelength: 950 nm
• Very highly efficient GaAs LED
• Good linearity (I
e = f [IF]) at high currents
• DC or pulsed operations are possible
• High reliability
• High pulse handling capability
Applications
• IR remote control for hifi and TV sets, video
tape recorder, dimmers
• Remote control for steady and varying
intensity
• Light-reflection switches (max. 500 kHz)
• Sensor technology


Similar Part No. - F0118G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011 EICHHOFF-F011 Datasheet
165Kb / 4P
Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F011-000 EICHHOFF-F011-000 Datasheet
96Kb / 2P
Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F011-032 EICHHOFF-F011-032 Datasheet
250Kb / 6P
Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F011-036 EICHHOFF-F011-036 Datasheet
250Kb / 6P
Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F011-051 EICHHOFF-F011-051 Datasheet
96Kb / 2P
Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
More results

Similar Description - F0118G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
CQY37N VISHAY-CQY37N_11 Datasheet
278Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
08-Mar-11
TSUS5200 VISHAY-TSUS5200_09 Datasheet
112Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
29-Jun-09
TSUS3400 VISHAY-TSUS3400 Datasheet
108Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
25-Aug-11
TSUS6202 VISHAY-TSUS6202 Datasheet
109Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
29-Sep-15
TSUS5200 VISHAY-TSUS5200_11 Datasheet
109Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
24-Aug-11
TSUS4300 VISHAY-TSUS4300_15 Datasheet
110Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
20-Oct-15
TSKS5400 VISHAY-TSKS5400_13 Datasheet
144Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
03-Sep-13
CQY37N VISHAY-CQY37N_V01 Datasheet
281Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
08-Mar-11
TSUS4400 VISHAY-TSUS4400_V01 Datasheet
113Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
19-Jan-2021
TSUS5402 VISHAY-TSUS5402_V01 Datasheet
118Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
18-Jan-2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com