Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM79C901AVC Datasheet(PDF) 4 Page - Advanced Micro Devices

Part # AM79C901AVC
Description  HomePHY Single-Chip 1/10 Mbps Home Networking PHY
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM79C901AVC Datasheet(HTML) 4 Page - Advanced Micro Devices

  AM79C901AVC Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM79C901AVC Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 90 page
background image
4
Am79C901A
PR ELI M IN AR Y
Reverse Polarity Detect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Auto-Negotiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Soft Reset Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10BASE-T Loopback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
LED Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
IEEE 1149.1 (JTAG) Test Access Port Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Boundary Scan Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TAP Finite State Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Supported Instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Instruction Register and Decoding Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Boundary Scan Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Other Data Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Boundary Scan Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
USER ACCESSIBLE REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1 Mbps HomePNA PHY Management Registers (HPRs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
HPR0: HomePNA PHY Control Register (Register 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
HPR1: HomePNA PHY Status Register (Register 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
HPR2 and HPR3: HomePNA PHY ID Registers (Registers 2 and 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
HPR4: HomePNA PHY Auto-Negotiation Advertisement Register (Register 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
HPR5: HomePNA PHY Auto-Negotiation Link Partner Ability Register (Register 5). . . . . . . . . . . . . . . . . 48
HPR6: HomePNA PHY Auto-Negotiation Expansion Register (Register 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
HPR7: HomePNA PHY Auto-Negotiation Next Page Register (Register 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Reserved Registers: HPR8 - HPR15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
HPR16: HomePNA PHY Control Register (Register 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HPR17: HomePNA PHY Status/Control Register (Register 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
HPR18 and HPR19: HomePNA PHY TxCOMM Registers (Registers 18 and 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
HPR20 and HPR21: HomePNA PHY RxCOMM Registers (Registers 20 and 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
HPR22: HomePNA PHY AID Register (Register 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
HPR23: HomePNA PHY Noise Control Register (Register 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
HPR24: HomePNA PHY Noise Control 2 Register (Register 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
HPR25: HomePNA PHY Noise Statistics Register (Register 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
HPR26: HomePNA PHY Event Status Register (Register 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
HPR27: HomePNA PHY AID Control Register (Register 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
HPR28: HomePNA PHY ISBI Control Register (Register 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
HPR29: HomePNA PHY TX Control Register (Register 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
HPR30: HomePNA PHY Drive Level Control Register (Register 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
HPR31: HomePNA PHY Analog Control Register (Register 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
10BASE-T PHY Management Registers (TBRs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
TBR0: 10BASE-T PHY Control Register (Register 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
TBR1: 10BASE-T Status Register (Register 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
TBR2 and TBR3: 10BASE-T PHY Identifier Register (Registers 2 and 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
TBR4: 10BASE-T Auto-Negotiation Advertisement Register (Register 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TBR5: 10BASE-T Auto-Negotiation Link Partner Ability Register (Register 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
TBR6: 10BASE-T Auto-Negotiation Expansion Register (Register 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
TBR7: 10BASE-T Auto-Negotiation Next Page Register (Register 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Reserved Registers (Registers 8-15, 18, 20-23, and 25-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
TBR16: 10BASE-T Status and Enable Register (Register 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
TBR17: 10BASE-T PHY Control/Status Register (Register 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
TBR19: 10BASE-T PHY Management Extension Register (Register 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
TBR24: 10BASE-T Summary Status Register (Register 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
OPERATING RANGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
DC CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
SWITCHING WAVEFORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Key to Switching Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
SWITCHING TEST CIRCUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
AC CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
GPSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
10BASE-T Transmit Timing (GPSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
10BASE-T Receive Timing (GPSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
10BASE-T Transmit Clock Timing (GPSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10BASE-T Receive Clock Timing (GPSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1 Mbps HomePNA Transmit Timing (GPSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com