Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  2A charging/2.4A discharging mobile power supply SOC with integrated digital tube driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5310 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
IP5506
V1.0
4 / 16
Copyright © 2018, Injoinic Corp.
7 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
4.5
5
6
V
工作环境温度
TA
0
--
70
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
8 电气特性
除特别说明,TA=25℃,L=1uH
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
充电系统
输入电压
VIN
VBAT=3.7V
4.5
5
5.5
V
输入过压
VINOV
5.6
5.8
6
V
输入欠压保护
VINUV
4.4
4.5
4.6
V
CV 恒压充电电压
CV4.2V
VSET 接地
4.18
4.21
4.24
V
CV4.30V
VSET PIN 接 1V 电压
4.28
4.31
4.34
V
CV4.35V
VSET PIN 接 2V 电压
4.33
4.36
4.4
V
CV4.4V
VSET PIN 接 VCC
4.38
4.41
4.44
V
充电截止电流
Ivinstop
输入 Vin=5V
200
300
500
mA
充电电流
IVIN
VIN 口充电电流输入端电流, VBAT=3.7V
1.7
2
2.3
A
涓流充电电流
ITRKL
VIN=5v,BAT=2.7v
100
200
300
mA
涓流截止电压
VTRKL
2.9
3
3.1
V
再充电阈值
VRCH
4.07
4.1
4.13
V
充电截止时间
TEND
20
24
28
Hour
升压系统
电池工作电压
VBAT
3
3.7
4.4
V
低电关机电压
VBATLOW
IOUT=2A
2.9
2.95
3.0
V
开关工作电池输入
电流
IBAT
VBAT=3.7V,VOUT=5.1V,fs=500KHz
(无数码管、无 led 显示、Vout 无负载)
2
6
mA
DC 输出电压
VOUT
VBAT=3.7V
@0A
5.0
5.12
5.25
V
VBAT=3.7V
@2.4A
4.85
5
5.35
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com