Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5310 Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5310
Description  2A charging/2.4A discharging mobile power supply SOC with integrated digital tube driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5310 Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5310 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5310 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
IP5506
V1.0
8 / 16
Copyright © 2018, Injoinic Corp.
IP5506 内置电源路径管理,支持边充边放,充电状态下将输入 VIN 和输出 VOUT 的 PMOS 管开启可
对外部设备充电,同时 IP5506 会将检测 VOUT 输出电压是否高压 4.55V,如果高于 4.55V 就以最大电流
给电芯充电,低于 4.55V 就减小充电电流,自动适应适配器的负载输出能力。IP5506 边充边放时输入 VIN
和输出 VOUT 的 PMOS 管具有过温、3A 过流、短路保护等功能;
图 6
IP5506 路径管理示意图
按键与照明灯
IP5506 内置按键与照明灯功能,支持外部 PIN 选、按键开关机和开关照明灯的方式,具体参考如下:
FSEL 对地电阻
按键方式描述
1K
短按开机、连续两次短按关机、长按 2S 开关手电筒
33K
短按开机、长按 2S 开关手电筒、无按键关机功能
51K
短按开机、连续两次短按按键开关照明灯、无按键关机功能
82K
短按开机、连续两次短按按键开关照明灯、长按 2S 关机
100K
支持振动开关 摇动开关开机、按键无关机功能、无照明灯功能



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com