Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

OCP8191MAD Datasheet(PDF) 6 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

Part # OCP8191MAD
Description  Non-isolated quasi-resonant step-down LED constant current driver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ORIENT-CHIP [Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.]
Direct Link  https://www.orient-chip.com/
Logo ORIENT-CHIP - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

OCP8191MAD Datasheet(HTML) 6 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.

Back Button OCP8191MAD Datasheet HTML 2Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 3Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 4Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 5Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 6Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 7Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 8Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 9Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. OCP8191MAD Datasheet HTML 10Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Page 6 - 10
Ver. 1.0 Oct. 13, 2015
OCP8191
非隔离准谐振降压 LED 恒流驱动器
 应用信息
OCP8191 包含了一个高压功率 MOSFET 开关与一个功率控制芯片。内部集成的高精度恒流控制和高可靠性保护
功能使其适合应用于 LED 照明。
1. 5.8V调节器
在OCP8191中,内部MOSFET关断的时候,5.8V的电压调节器通过Drain脚汲取一路电流给VCC电容充电到5.8V。
当功率MOSFET开启时,充电器件停止给VCC电容继续存储能量。极低的功耗允许OCP8191仅从Drain端汲取电流即可
连续工作,约1uF的电容值是能有效保证高频去耦合和能量存储。
2. 极低工作电流
OCP8191工作电流为140uA(典型值)
,极低的工作电流有助于更高的效率和使用较小的VCC电容。
3. 无辅助绕组的电流过零检测
在OCP8191中,通过监测MOSFET的栅漏寄生电容Crss的耦合电流实现电流过零点的检测。当电感电流续流到零
后,漏端电压的变化受电感和MOSFET漏端电容的谐振控制。寄生电容Crss上的电压震荡会引起电流变化,漏端电压
震荡减小时产生一个负电流,漏端电压震荡上升时产生一个正电流。通过检测该电流的变化来确定电感电流过零点,如
图3所示:
Crss
GATE
Driver
OCP8191
功率MOSFET漏端电压
图3 电流过零检测
4. 准谐振降压(QR-Buck)恒流驱动
在准谐振降压模式下,芯片保证CS峰值电流恒定并且在第一个谐振波谷处开始一个新的PWM周期。因此,可以同
时实现高精度恒流控制和高转换效率。LED调节器输出平均电流由下式给出:
)
Rcs(
500
2
1
)
(
I
T
Buck_CC_OU
mV
mA
(1)
在上式中,R
CS为连接在CS脚和降压转换系统地之间的采样电阻。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com