Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLLL85 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLLL85
Description  Hybride Impuls-Laserdiode mit integrierter Treiberstufe 14 W Spitzenleistung
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLLL85 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLLL85 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLLL85 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLLL85 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLLL85 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLLL85 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLLL85 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLLL85 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SPL LL85
Hybride Impuls-Laserdiode mit integrierter Treiberstufe 14 W Spitzenleistung
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 14 W Peak Power
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2006-04-12
1
Besondere Merkmale
• Kleines kostengünstiges Plastik-Gehäuse
• Integriert sind ein FET und Kondensatoren zur
Impulsansteuerung
• InAlGaAs/GaAs kompressiv verspannte
Quantenfilmstruktur
• Hochleistungslaser mit „Large-Optical-Cavity“
(LOC) Struktur
• Laserapertur 200 µm x 2 µm
• Schneller Betrieb (< 30 ns Impulsbreite)
• Niedrige Versorgungsspannung (< 9 V)
Anwendungen
• Entfernungsmessung
• Sicherheit, Überwachung
• Beleuchtung, Zündung
• Test- und Messsysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Typ
Type
Opt. Spitzenausgangsleistung
Opt. Peak Power
Wellenlänge
Wavelength
Bestellnummer
Ordering Code
SPL LL85
14 W
850 nm
Q62702P3558
Features
• Low cost, small size plastic package
• Integrated FET and capacitors for pulse control
• Strained InAlGaAs/GaAs QW-structures
• High power large-optical-cavity laser structure
• Laser aperture 200 µm x 2 µm
• High-speed operation (< 30 ns pulse width)
• Low supply voltage (< 9 V)
Applications
• Range finding
• Security, surveillance
• Illumination, ignition
• Testing and measurement
Safety advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.
LASER COMPONENTS IG, Inc., 9 River Road, Hudson, NH 03051 - USA, Phone: +1 603 821 7040, Fax: +1 603 821 7041, info@laser-components.com


Similar Part No. - SPLLL85

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90 Datasheet
243Kb / 7P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 25 W Peak Power
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90_3 Datasheet
251Kb / 7P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90_3 Datasheet
196Kb / 8P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
SPLLL90_3 OSRAM-SPLLL90_3_17 Datasheet
196Kb / 8P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
More results

Similar Description - SPLLL85

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90 Datasheet
237Kb / 6P
Impuls-Laserdiode im Plastikgeh짰se 25 W Spitzenleistung Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak PowerLead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Roithner LaserTechnik G...
EU-38-1 ROITHNER-EU-38-1 Datasheet
63Kb / 1P
LASERDIODE DRIVER
RLT1550-5G ROITHNER-RLT1550-5G Datasheet
54Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT1550-10G ROITHNER-RLT1550-10G Datasheet
52Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT9005MG ROITHNER-RLT9005MG Datasheet
36Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT9810G ROITHNER-RLT9810G Datasheet
61Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT80805MG ROITHNER-RLT80805MG Datasheet
42Kb / 1P
Infrared Laserdiode
LC7 ROITHNER-LC7 Datasheet
60Kb / 1P
ACRYLIC LASERDIODE COLLIMATOR
GS-7020-2C ROITHNER-GS-7020-2C Datasheet
47Kb / 1P
ACRYLIC LASERDIODE COLLIMATOR
logo
OSRAM GmbH
SPLDS90-3 OSRAM-SPLDS90-3 Datasheet
203Kb / 7P
Nanostack Impuls - Laserdiode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com