Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STCF03 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # STCF03
Description  High power white LED driver with I2C??interface
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STCF03 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STCF03 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STCF03 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
List of figures
STCF03
4/35
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 2.
Pin connections (bottom view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 3.
Application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 4.
Data validity on the I2C Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 5.
Timing diagram on I2C Bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 6.
Bit transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 7.
Acknowledge on I2C Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 8.
Writing to a single register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 9.
Writing to multiple register with incremental addressing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 10.
Reading from a single register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 11.
Reading from multiple registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 12.
Flash and Torch current vs. dimming value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 13.
VOUTOK_N behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 14.
Efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 15.
IOTORCH vs T_DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 16.
IOFLASH vs F_DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 17.
IOAUX vs AUXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 18.
IOFLASH vs Temp. VI = 3.3 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 19.
VFB2 vs Temp. at IO = 800 mA, VI = 3.3 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 20.
IQ vs Temp. VI = 5.5 V Ready-Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 21.
Start-Up in Flash Mode 800mA at VI = 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 22.
Line transient in Flash Mode 800 mA, change of VI from 2.7 V to 3.3 V in 10 µs. . . . . . . . 28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com