Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH4231 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4231
Description  High Power Infrared Emitter (940 nm)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4231 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4231 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4231 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4231 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4231 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4231 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4231 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4231 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4231 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 4231
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-03-29
1
Wesentliche Merkmale
• Punktlichtquelle mit hohem Wirkungsgrad bei
geringer Baugröße
• Chipgröße (emittierende Fläche) 1 x 1 mm
2
• max. Gleichstrom 1 A
• niedriger Wärmewiderstand (15 K/W)
• Emissionswellenlänge 940 nm
• ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für CMOS Kameras
• Überwachungssysteme
• IR-Datenübertragung
• Fahrer-Assistenz Systeme
• Maschinensicherheit
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gesamtstrahlungsfluss
1) (I
F = 1A, tp = 100 µs)
Total Radiant Flux
1)
Φ
e (mW)
SFH 4231
Q65110A4808
typ. 500
1) gemessen mit Ulbrichtkugel / measured with integrating sphere
Features
• Point lightsource with high efficiency and small
package
• die-size (emitting area) 1 x 1 mm
2
• max. DC-current 1 A
• Low thermal resistance (15 K/W)
• Maximum of spectral emission at 940 nm
• ESD save up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
Applications
• Infrared Illumination for CMOS cameras
• Surveillance systems
• IR Data Transmission
• Driver assistance systems
• Machine security
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH4231

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4230 OSRAM-SFH4230 Datasheet
226Kb / 8P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4232 OSRAM-SFH4232 Datasheet
273Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4232 OSRAM-SFH4232 Datasheet
416Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4232A OSRAM-SFH4232A Datasheet
307Kb / 12P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4232 OSRAM-SFH4232_15 Datasheet
416Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH4231

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4045N OSRAM-SFH4045N Datasheet
445Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4046 OSRAM-SFH4046 Datasheet
429Kb / 14P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4140 OSRAM-SFH4140 Datasheet
732Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4346 OSRAM-SFH4346 Datasheet
434Kb / 11P
Infrared Emitter (940 nm)
SFH4546 OSRAM-SFH4546 Datasheet
406Kb / 9P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH4845 OSRAM-SFH4845 Datasheet
445Kb / 12P
Infrared Emitter (940 nm)
SFH4341 OSRAM-SFH4341 Datasheet
190Kb / 12P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH-4239 OSRAM-SFH-4239 Datasheet
189Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
SFH-4941 OSRAM-SFH-4941 Datasheet
384Kb / 10P
Infrared Emitter (940 nm)
logo
ams AG
SFH4180S AMSCO-SFH4180S Datasheet
1,005Kb / 17P
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Version 1.3 2021-10-25
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com