Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLLG81 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLLG81
Description  SIRILAS짰 Laserdiodenarray 30 W cw bei 808nm SIRILAS짰 Laser Diode Array 30 W cw at 808nm Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLLG81 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SPLLG81 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2007-10-24
4
SPL LG81
Strahldivergenz fast-axis (Vollwinkel 1/e
2)
Beam divergence fast axis (full angle, 1/e
2)
θ
0.5
0.8
1.1
Grad
deg.
Strahldivergenz slow-axis (Vollwinkel 1/e
2)
Beam divergence slow axis (full angle, 1/e
2)
θ
||
4
6
8
Grad
deg.
Schielwinkel fast-axis
Tilt angle fast axis
ϕ
-0.3
0
0.3
Grad
deg.
Schielwinkel slow-axis
Tilt angle slow-axis
ϕ
||
-0.4
0
0.4
Grad
deg.
Strahlabmessungen am optischen Austritt
Beam dimensions at optical output
w
× h
7.0
×
0.4
mm
2
TE Polarisation
TE Polarization
P
TE
90
%
1)
Werte beziehen sich auf die Standardbetriebsbedingung 30 W Ausgangsleistung, 20 °C Kühlwassertemperatur und
0.6 l/min Kühlwasserfluss.
Values refer to standard operating conditions of 30 W output power, 20 °C coolant temperature and 0.6 l/min coolant
flow.
2)
Die zentrale Emissionswellenlänge muss beim spezifizierten Strom kontrolliert werden. Liegt die Wellenlänge höher
als im Testprotokoll spezifiziert, so weist dies auf einen schlechten thermischen Kontakt und eine thermische
Überbelastung der Laserdiode hin. Bevor der Laserbetrieb weitergeführt wird, muss der thermische Kontakt
verbessert werden. Die zentrale Emissionswellenlänge schiebt mit 0,3 nm/K.
Check the emission wavelength at the specified current. A much longer wavelength than specified in the test protocol
indicates bad thermal contact and thermal overload of the diode laser. Then the thermal contact has to be improved
before continuing laser operation. The emission wavelength shifts with 0.3 nm/K.
3)
Das Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung muss ausgeschlossen werden.
Reverse voltage has to be excluded.
4)
Modell zur Bestimmung des thermischen Verhaltens bzgl. des Schwellstroms:
Model for the thermal behavior of threshold current:
I
th(T2) = Ith(T1) × exp (T2 T1)/T0
5)
Temperatur und Fluss des Kühlwassers beeinflussen die Ausgangsleistung, die zentrale Emissionswellenlänge und
die Lebensdauer. Betauung muss ausgeschlossen werden.
Coolant temperature and flow influences output power, emission wavelength and lifetime. Condensation has to be
excluded.
6)
Als Kühlwasser muss vollständig entionisiertes (VE-) Wasser verwendet werden mit einer maximalen Partikelgröße
von 5 µm und einem maximalen Leitwert von 4 µS/cm.
As coolant de-ionized (DI-) water has to be used with a maximum particle size of 5 µm and a maximum conductivity
of 4 µS/cm.
Dioden Kennwerte (20
° C coolant temperature)
Diode Characteristics (cont’d)
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com