Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLLG81 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLLG81
Description  SIRILAS짰 Laserdiodenarray 30 W cw bei 808nm SIRILAS짰 Laser Diode Array 30 W cw at 808nm Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLLG81 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLLG81 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SPLLG81 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SPL LG81
SIRILAS® Laserdiodenarray 30 W cw bei 808nm
SIRILAS® Laser Diode Array 30 W cw at 808nm
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufiges Datenblatt / Preliminary Datasheet
2007-10-24
1
Besondere Merkmale
• Kostengünstige Strahlquelle für Dauerstrich-
und Pulsbetrieb
• Zuverlässiges InGaAs/GaAs kompressiv
verspanntes Halbleiter-Material
• Montage des Laserchips auf
ausdehnungsangepasste Wärmesenke
• Kompaktes, den Laser schützendes Gehäuse
• Integrierter Mikrokühler für effiziente
Wasserkühlung
• Fenster mit einer emittierenden Fläche von 7,0
mm x 0,3 mm
• Verringerte vertikale Strahldivergenz durch
Verwendung einer internen Linse
Anwendungen
• Pumpen von Festkörperlasern
• Direkte Materialbearbeitung
• Medizinische Anwendungen
• Erwärmen, Beleuchten
• Druckanwendungen
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden
Features
• Efficient radiation source for cw and pulsed
operation
• Reliable InGa(Al)As strained quantum-well
material
• Mounting of laser bar on expansion matched
submount
• Compact package protecting the laser bar
• Integrated micro-cooler for efficient liquid
cooling
• Window with emitting area of 7.0 mm x 0.3 mm
• Reduced fast axis divergence by use of internal
lens
Applications
• Pumping solid state lasers (rod, fiber and disk
lasers)
• Direct material processing
• Medical applications
• Heating, Illumination
• Printing applications
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLLG81

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLG81-P OSRAM-SPLLG81-P Datasheet
240Kb / 6P
Passiv gekuhlter SIRILAS Diodenlaser 15 W cw bei 808nm Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 808nm
More results

Similar Description - SPLLG81

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPLCGXX SIEMENS-SPLCGXX Datasheet
91Kb / 5P
Laser Diode on Submount 1.0 W cw Class 4 Laser Product
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SPLLG91-P OSRAM-SPLLG91-P Datasheet
181Kb / 6P
Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 915nm
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
SPLLG94-P OSRAM-SPLLG94-P Datasheet
161Kb / 6P
Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 940nm
SPLLG98-P OSRAM-SPLLG98-P Datasheet
162Kb / 6P
Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 975nm
SPLLG81-P OSRAM-SPLLG81-P Datasheet
240Kb / 6P
Passiv gekuhlter SIRILAS Diodenlaser 15 W cw bei 808nm Conductively cooled SIRILAS짰 Laser Diode Array 15 W cw at 808nm
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Lumics GmbH
LU0808DXXX-U LUMICS-LU0808DXXX-U Datasheet
928Kb / 3P
LU0808Dyyy Diode Laser with up to 33 W at 808nm
2020-11-04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com