Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWL28G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWL28G
Description  SmartLED Enhanced Optical Power Chip
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWL28G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWL28G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LW L28G
SmartLED
® 0603
Enhanced Optical Power Chip
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-10-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Footprint 0603, farbiger
diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kleinste Bauform
1,7 x 0,8 x 0,65 mm (LxBxH); mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad
• Farbort: x = 0,30, y = 0,28 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 8200 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: horizontal 170°, vertikal 130°
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 30 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 5.000/Rolle,
ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil
Anwendungen
• flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone,
Schalter, Display)
• Spielsachen
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege
u. ä.)
Features
• package: SMT footprint 0603, colored diffused
resin
• feature of the device: smallest
package 1.7 x 0.8 x 0.65 mm (LxWxH); more
light due to higher optical efficiency
• color coordinates: x = 0.30, y = 0.28 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 8200 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: horizontal 170°, vertical 130°
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 30 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 5,000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: ESD sensitive device
Applications
• flat backlighting (LCD, cellular phones,
switches, displays)
•toys
• signal and symbol luminary
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LWL28G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWL28G-S2T2-3K6L-1 OSRAM-LWL28G-S2T2-3K6L-1 Datasheet
576Kb / 23P
LCD Backlighting
LWL28G OSRAM-LWL28G_15 Datasheet
576Kb / 23P
LCD Backlighting
More results

Similar Description - LWL28G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAP47B OSRAM-LAP47B Datasheet
440Kb / 16P
Enhanced optical Power LED
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
Enhanced optical Power LED
LAM67B OSRAM-LAM67B Datasheet
448Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
LT-L29S-P2R1-25-Z OSRAM-LT-L29S-P2R1-25-Z Datasheet
392Kb / 20P
SMARTLED
LY-L296-Q2R2-26-Z OSRAM-LY-L296-Q2R2-26-Z Datasheet
394Kb / 20P
SMARTLED
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
Enhanced optical Power LED
LYYYG6SF OSRAM-LYYYG6SF Datasheet
437Kb / 17P
Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
Enhanced optical Power LED
LAYT67B OSRAM-LAYT67B Datasheet
353Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
LYL296 OSRAM-LYL296_12 Datasheet
394Kb / 20P
SMARTLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com