Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWL28G Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LWL28G
Description  SmartLED Enhanced Optical Power Chip
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWL28G Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWL28G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWL28G Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
2007-10-19
6
LW L28G
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 16
Forward Voltage Groups
6) page 16
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
Einheit
Unit
min.
max.
3B
2.75
2.90
V
4A
2.90
3.05
V
4B
3.05
3.20
V
5A
3.20
3.35
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous Intensity
1) page 16
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous Flux
2) page 16
Φ
V (mlm)
R2
S1
S2
140 ... 180
180 ... 224
224 ... 280
750 (typ.)
950 (typ.)
1200 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
4 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness
groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: S1-5K-4B
Example: S1-5K-4B
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
S1
5K
4B
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jdede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com