Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6017 Datasheet(PDF) 131 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6017
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6017 Datasheet(HTML) 131 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6017 Datasheet HTML 127Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 128Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 129Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 130Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 131Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 132Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 133Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 134Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 135Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 131 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page131 of 161
Rev1.9
16
RTC 模块
16.1 概述
RTC 单元提供实时时钟、日历功能,自动闰年调整,支持闹钟和周期性中断。
RTC 模块在各种工作模式下都不会被关闭,在低功耗下仍然正常运行。
RTC 输出寄存器、RTC 时钟校正寄存器不会被复位,以保持 RTC 的准确性。
16.2 功能描述
提供时钟和日历功能:输出寄存器包含秒、分、时、日、月、年和星期
具有自动闰年闰月调整功能
1 个 RTC 闹铃中断功能
2 个定时器周期性中断功能
5 个时间中断功能(秒、分、时、日、月)
可输出频率为 1/2/8/16/32/64/128/524288Hz 的方波
可输出每秒补偿的校验脉冲
增加只读寄存器,用于保存校时的次数
16.3 时钟校正
RTC 模块读取 TPS 输出的温度值,根据 OSC 的温度特性,实时计算频率偏差 DFi,送至分频模块进
行时钟校正。芯片内置了一个可修改系数的多项式补偿曲线。DFi 计算公式如下:
DFi=DFA+DFB*( TMPDAT- Toff)+DFC*( TMPDAT- Toff)^2+ DFD*( TMPDAT- Toff)^3+DFE*( TMPDAT-
Toff)^4
DFA/ DFB/ DFC/ DFD/ DFE 为 0 次到 4 次项补偿系数,TMPDAT 为温度传感器输出值,Toff 为温度
传感器偏置校正。
DFi 每个 LSB 表示 0.06ppm。
16.4 时间和万年历
RTC 提供秒、分、时、日、月、年和星期输出寄存器。
通过 RTC 的输出寄存器,可以得到自动闰年校正的万年历功能,其范围从 2000 年 1 月 1 日到 2099



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com