Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6017 Datasheet(PDF) 135 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6017
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6017 Datasheet(HTML) 135 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6017 Datasheet HTML 131Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 132Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 133Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 134Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 135Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 136Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 137Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 138Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6017 Datasheet HTML 139Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 135 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page135 of 161
Rev1.9
0x74
DFEL
R/W
XXXX
RTC 硬件补偿四次项系数低位
0x78
Toff
R/W
0x0000
温度偏置寄存器
0x7C
MCON01
R/W
0x6017
保持默认值
0x80
MCON23
R/W
0x2388
保持默认值
0x84
MCON45
R/W
0x2688
保持默认值
0x90
RTCRSTFLAG
R/W
0x0000
RTC 模块复位标志寄存器
0x94
RTCRSTSET
W
0x0000
RTC 写复位寄存器
16.9
特殊功能寄存器说明
RTCCON
(RTC 控制寄存器)
基地址:
0x4000C000
偏移地址: 00H
Bit15
14
13
12
11
10
9
Bit8
Read:
X
X
X
X
X
X
X
X
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
6
5
4
3
2
1
Bit0
Read:
X
RTC2EN
RTC1EN
TOUT[3:0]
RESERVE
D
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
功能描述
RTC2EN
RTC 定时器 2 使能位
RTC2EN=0:RTC 定时器 2 被关闭
RTC2EN=1:RTC 定时器 2 被使能,溢出产生 RTC2IF 标志。
RTC1EN
RTC 定时器 1 使能位
RTC1EN=0:RTC 定时器 1 被关闭
RTC1EN=1:RTC 定时器 1 被使能,溢出产生 RTC1IF 标志。
TOUT[3:0]
TOUT输出频率说明见下表
RESERVED
该控制位默认值为 0
该控制位必须为 0,用户可以软件中将该位写 0 或者不修改其默认值
TOUT[3:0]
TOUT
TOUT(PLL 使能)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
32768Hz
32768Hz
0
0
1
1
未经高频补偿的 1Hz
高频补偿得到的 1Hz
0
1
0
0
未经高频补偿的 2Hz
高频补偿得到的 2Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com