Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6019 Datasheet(PDF) 29 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6019
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6019 Datasheet(HTML) 29 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6019 Datasheet HTML 25Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 26Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 27Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 28Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 29Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 30Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 31Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 32Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 33Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page29 of 161
Rev1.9
3.3 时钟停振检测框图
Flf
停振检测模块1
LF_DET_EN
Fpll
停振检测模块2
Fhrc
停振检测模块3
时钟停振
时钟停振
PLL_DET_EN
HRC_DET_EN
置异常标志:HRC_Flag=1
Fsys切换到低频RC时钟
(Fsys-->Flrc)
SYSCLK_SEL[2..0] = 000
置异常标志:LF_Flag=1
置异常标志:PLL_Flag=1
时钟停振
PMU&LCD模块时钟切
换到低频RC时钟(Flrc)
3.4 时钟说明
3.4.1 内部低频 RC 时钟(Flrc)
内部低频 RC 时钟振荡频率为 32KHz,提供给看门狗使用,可以选择该低频 RC 时钟作为系统时钟
(SYSCLK_SEL[2:0]=000)。
内部低频 RC 时钟(Flrc)永远不能关闭。
3.4.2 内部高频 RC 时钟(Fhrc)
内部高频 RC 时钟频率为 14MHz,可以选择该高频 RC 时钟的分频输出时钟(分频设置位为
HRC_DIV[1:0])作为系统时钟(SYSCLK_SEL[2:0]=010)。
内部高频 RC 时钟在经过芯片测试厂初调后,值写入到寄存器 HRCADJ 中,可以保证高频 RC 时钟全
温度范围内(-40 度---+85 度)精度误差小于 3%。
系统复位后,系统时钟默认选择内部高频 RC 时钟(SYSCLK_SEL[2:0]=010)。
选择内部高频 RC 作为系统时钟时,不能关闭内部高频 RC 时钟,对 HRC_EN 写“0”操作无效。
3.4.3 外部低频晶振时钟(Fosc)
HT6015/6017/HT6019 芯片外接低功耗晶体震荡器,时钟频率 Fosc=32768Hz,以 Fosc 作为系统的



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com