Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6019 Datasheet(PDF) 45 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6019
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6019 Datasheet(HTML) 45 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6019 Datasheet HTML 41Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 42Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 43Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 44Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 45Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 46Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 47Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 48Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 49Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page45 of 161
Rev1.9
4.3.6 低电压检测功能(LVDIN _DET)
LVDIN_OUT
LVDIN
1.21V
>200us
<200us
LVDIN 检测信号示意图
注意:LVDIN _DET功能不能配置为分时开启。
4.3.7 VCC_DET, BOR_DET 分时检测时序
系统在Hold或Sleep低功耗模式下时,为进一步降低系统功耗,VCC_DET & BOR_DET采用分时开启
的方式工作:
BOR,VCC检测分时开启时间&周期设置
Period
Δt
其中 Period 为 VCC_DET 和 BOR_DET 检测模块 分时 开 启 的 周期, 可 通过 VDETPCFG 寄存器的
VDET_PRD[2:0]位设置。Δt是分时检测时每个周期内VCC_DET和BOR_DET工作的时间,可通过VDETPCFG
寄存器的VDET_TIME[1:0]位设置。
建议用户在实际应用中:
上电时使用 VCC_DET 或 BOR_DET 模块检测系统电源 VCC 的电压,即检测电源的后级状态,以使系
统能进入一个可靠的状态。
掉电时使用 LVD_DET 模块检测外部引脚 LVDIN 的电压,即检测电源的前级状态,以使系统能快速
的检测到电源异常,并作相应的处理。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com