Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6019 Datasheet(PDF) 81 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6019
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6019 Datasheet(HTML) 81 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6019 Datasheet HTML 77Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 78Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 79Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 80Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 81Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 82Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 83Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 84Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 85Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page81 of 161
Rev1.9
10.2 波特率计算
串口波特率由波特率生成器的值确定:
波特率 =
2 (
1)
Fsys
SREL

其中 SREL 是 16 位无符号数;Fsys 是系统时钟。
10.3 串口通讯模式说明
10.3.1 方式 1
方式 1 是一种标准的异步通信方式,每帧包含 9 或 10 位数据信息:1 位起始位(0),7 位数据位
(低位在前)
,1 或 2 位停止位(1)。在这种方式中,TXD 引脚为数据发送端,RXD 引脚为数据接收端,
其波形如下图所示:
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
STOP
START
write to SBUF
shift_clk
Tx
TI
图示:方式 1 时串行发送数据信息
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
STOP
START
read SBUF
Rx
RI
图示:方式 1 时串行接收数据信息
在方式 1 中,发送状态时,当一帧中最后一个数据发送完时,发送中断标志 TI 置“1”;接收状态
时,接收完最后一个数据位时,接收中断标志 RI 置 1。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com