Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6019 Datasheet(PDF) 42 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6019
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6019 Datasheet(HTML) 42 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6019 Datasheet HTML 38Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 39Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 40Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 41Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 42Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 43Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 44Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 45Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 46Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page42 of 161
Rev1.9
状态寄存器 RSTSTA 的 BOR 标志位被置为 1。当 BOR 检测模块检测到系统电源 VCC 电压高于设定电压 Vbor
时,BOR 检测模块内部信号 BOROUT 输出高电平,在该高电平持续的 1024 个 Flrc 周期后,内部复位信
号 IRST 也变为高电平。
Vbor 具有迟滞特性,迟滞电压为 200mV,BOR 模块的检测阈值 Vbor 可通过 VDETCFG 中的 BOR_LVL[1:0]
设置。
掉电复位 BOR 产生时,下面的事件将会发生:
产生一个 BOR 脉冲
内部复位信号 IRST 有效
计数 1024 个 Flrc
复位状态寄存器 RSTSTA 的掉电复位标志位 BOR 被设置为 1。
CPU 从 0000H 开始执行程序
LBOR_DET 与 BOR_DET 的检测过程基本相同。
BOROUT
VCC
BOR_LVL
200us
>200us
<200us
200us
BOR_FLG
BORIF
BORDET_EN
VDET_TIME[1:0]
软件清0
数字采样模拟输出
BOROUT的时间点



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com