Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDT751SAP Datasheet(PDF) 7 Page - Whirlpool.

Part # WDT751SAP
Description  24" Dishwasher
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDT751SAP Datasheet(HTML) 7 Page - Whirlpool.

Back Button WDT751SAP Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
Lave-vaisselle de 24 po
GUIDE SUR LES DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES
La politique de Whirlpool Corporation, c’est aussi notre engagement à
travailler sans relâche à l’amélioration de nos produits; aussi nous nous
réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement.
Pour des détails complets, voir les Instructions d’installation fournies
avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.
A
B
DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT
IMPORTANT : Vérifier que toutes les surfaces n’ont aucune aspérité qui empêcherait l’installation du lave-vaisselle.
33 5/8 po minimale
(85,4 cm) minimale
24 po
(62,0 cm)
3 po
(7,6 cm)
4 po
(10,2 cm)
24 po
(62,0 cm)
2 po
(5,1 cm)
6 ¼ po
(15,9 cm)
REMARQUE :
Les zones grisées des
parois de l’armoire
indiquent les endroits
où les raccordements
électriques peuvent
être installés.
A. Mesure depuis le point le plus bas de la face inférieure du comptoir. Cette dimension peut être réduite à 33 5/8 po minimale (85,4 cm)
minimale en retirant les pieds du lave-vaisselle et en perforant l’isolant (couverture isolante) de l’appareil.
B. Dimension minimale mesurée au point le plus étroit de l’ouverture.
REMARQUE : Dans le cas de l’installation dans un angle, on doit pouvoir établir un dégagement de 2 po (5,1 cm) ou plus entre le côté
de la porte du lave-vaisselle et le mur ou l’armoire.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com