Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDT751SAP Datasheet(PDF) 11 Page - Whirlpool.

Part # WDT751SAP
Description  24" Dishwasher
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDT751SAP Datasheet(HTML) 11 Page - Whirlpool.

Back Button WDT751SAP Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11
Lavavajillas de 24
"
GUÍA DE DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE
Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso
continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de
cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.
Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los
detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el
producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
A
B
MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO
IMPORTANTE: Revise todas las superficies para asegurarse de que no hayan protuberancias que pudieran impedir la instalación de
la lavavajillas.
335/8"
mínimo
(85,4 cm)
mínimo
24"
(62,0 cm)
3"
(7,6 cm)
4"
(10,2 cm)
24"
(62,0 cm)
2"
(5,1 cm)
6¼"
(15,9 cm)
NOTA: Las áreas
sombreadas de las
paredes del gabinete
muestran dónde se
pueden instalar las
conexiones de servicio.
A. Medido desde el punto más bajo del lado inferior del mostrador. Se puede reducir a 335/8" mínimo (85,4 cm) mínimo retirando las
patas y el área perforada del aislante (manta) en la lavavajillas.
B. Mínimo, medido desde el punto más angosto de la abertura.
NOTA: Las ubicaciones en esquinas requieren de un espacio libre mínimo de 2" (5,1 cm) entre el lado de la puerta de la lavavajillas
y la pared o el gabinete.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com