Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDT751SAP Datasheet(PDF) 12 Page - Whirlpool.

Part # WDT751SAP
Description  24" Dishwasher
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDT751SAP Datasheet(HTML) 12 Page - Whirlpool.

Back Button WDT751SAP Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
W11438541G
03/25
REQUISITOS DE DESAGÜE
■
Se provee una manguera nueva de desagüe con su lavavajillas.
Si la manguera de desagüe no es lo suficientemente larga,
utilice una manguera de desagüe nueva con una longitud
máxima de 12 pies (3,7 m) que cumpla con todos los
estándares de comprobación actuales de AHAM/IAPMO,
que sea resistente al calor y al detergente, y que encaje en
el conector de desagüe de 1" (2,5 mm) de la lavavajillas.
NOTA: No conecte múltiples mangueras de desagüe juntas.
■
Asegúrese de conectar la manguera de desagüe al colector de
residuos en “T” o a la entrada del colector de residuos sobre
el sifón de desagüe en la plomería de la casa, y a un mínimo
de 20" (50,8 cm) por encima del piso. Se recomienda que la
manguera de desagüe se enrolle y fije con firmeza a la parte
inferior del mostrador o que se conecte a una purga de aire.
■
Asegúrese de utilizar una purga de aire si la manguera de
desagüe está conectada a la plomería de la casa a una altura
menor de 20" (50,8 cm) sobre el contrapiso o el piso.
Uso de la purga de aire
■
Si se requiere, la purga de aire se debe instalar siguiendo las
instrucciones de instalación de la misma. Al conectar la purga de aire,
se requiere una manguera de goma (no proporcionada) para conectarla
al tubo de residuos en “T” o la entrada del colector de residuos.
■
Use accesorios para líneas de desagüe con un diámetro interior
de 1,3 cm (1/2") mínimo.
REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AGUA
■
Esta lavavajilla tiene una función de calentamiento de agua y también
requiere una conexión a una línea de suministro de agua caliente.
■
Una tubería de agua caliente con presión de agua de 20 psi a
120 psi (de 138 kPa a 862 kPa), que pueda ser verificada por
un plomero autorizado.
■
Agua a 120 °F (49 °C) en la lavavajillas
■
Tubería de cobre con un diámetro externo de 3/8" (0,95 cm)
con racor con conexión de compresión o tubería de suministro
de agua trenzada flexible.
NOTA: No se recomienda usar tubería de plástico de 1/2"
(1,3 cm) mínimo.
■
Un codo de 90° con una conexión de manguera de 3/4"
(0,95 cm) con una arandela de goma.
■
No suelde a una distancia menor de 6" (15,2 cm) de la válvula
de entrada del agua.
■
Si la instalación se realiza en una construcción nueva,
asegúrese de enjuagar las tuberías de suministro de agua
domésticas antes de conectar la lavavajillas para eliminar
cualquier residuo presente en la tubería de suministro.
NOTA: Si se va a reemplazar una lavavajillas existente, se
recomienda instalar una nueva tubería de agua y manguera
de desagüe (suministradas) con la nueva lavavajillas.
REQUISITOS ELÉCTRICOS
Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable
sean adecuados y cumplan con el Código nacional eléctrico,
ANSI/NFPA 70, su edición más reciente, y con todos los códigos
y las ordenanzas locales.
Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes
indicados en:
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471
Usted debe tener:
■
Un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con
fusibles de 15 A o 20 A
■
Solamente cable de cobre
■
Se permite un máximo de 2 conductores de suministro de cable
en sitio (tamaño máximo: 12 AWG) y 1 conductor de conexión a
tierra en la caja de terminales.
Se recomienda:
■
Un fusible retardador o un disyuntor.
Requisitos del circuito:
■
La lavavajillas se puede instalar en el mismo circuito que el
triturador de basura siempre y cuando el circuito derivado no
exceda la carga calculada del circuito y cumpla con todos los
códigos y regulaciones vigentes, como, por ejemplo, la edición
más reciente del Código nacional eléctrico, ANSI/NFPA 70.
■
No se puede realizar ninguna otra conexión eléctrica dentro de
la caja de terminales de la lavavajillas más que la conexión a
tierra y la de suministro eléctrico de esta.
Si va a conectar la lavavajillas con un cable de suministro eléctrico:
■
Use un cable de suministro de energía con
certificación UL para uso con lavavajillas.
■
Conecte el producto a un tomacorriente de 3 terminales
con conexión a tierra. El tomacorriente debe cumplir con
todos los códigos y ordenanzas locales.
Si va a conectar la lavavajillas con cableado directo:
■
Utilice un cable de cobre flexible, blindado o con una
funda no metálica con un cable de conexión a tierra que
cumpla con los requisitos de cableado para su hogar y con los
códigos y ordenanzas locales.
■
Utilice un protector de cables con certificación
UL/homologación CSA.
ADVERTENCIA
Peligro de Choque Eléctrico
Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de
3 terminales.
No quite la terminal de conexión a tierra.
No use un adaptador.
No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar
la muerte, incendio o choque eléctrico.
®
/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com