Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WFGS4530S Datasheet(PDF) 8 Page - Whirlpool.

Part # WFGS4530S
Description  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS4530S Datasheet(HTML) 8 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS4530S Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
GUIDE DE DIMENSIONS
8 de 15
Exigences d’emplacement
IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes
et règlements en vigueur. Ne pas obstruer le flux de combustion
et de ventilation.
■
C’est à l’installateur qu’incombe la responsabilité de
respecter les distances de séparation spécifiées sur la plaque
signalétique. La plaque signalétique se trouve derrière la porte
du four, dans le coin supérieur droit/gauche du châssis.
■
La cuisinière doit être installée à un endroit pratique dans
la cuisine.
■
Dans le cas d’une cuisinière encastrée, l’enceinte doit
recouvrir complètement les côtés et l’arrière de la cuisinière.
■
Toutes les ouvertures dans le mur ou le plancher de
l’emplacement d’installation de la cuisinière doivent être
scellées.
■
Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent
être utilisées. Ces dimensions constituent les valeurs
minimums des dégagements.
■
La bride antibasculement doit être installée.
Pour l’installation de la bride antibasculement fournie
avec la cuisinière, voir la section « Installation de la bride
antibasculement ».
■
Une source d’électricité avec liaison à la terre est nécessaire.
Voir la section « Spécifications Électriques ».
■
Un raccordement adéquat à l’alimentation en gaz doit être
accessible. Voir la section « Spécifications de l’Alimentation
en Gaz ».
■
Demander à un installateur de revêtement de sol qualifié de
vérifier que le revêtement de plancher peut supporter une
température de 200 °F (93 °C).
■
Dans le cas de l’installation de la cuisinière sur une
moquette, placer sous la cuisinière un tapis isolant ou une
plaque de contreplaqué de 1/4 po (6,4 mm).
IMPORTANT : Pour éviter d’endommager vos armoires, vérifier
avec le fabricant ou le fournisseur d’armoires pour s’assurer
que les matériaux utilisés ne décoloreront et ne délamineront
pas ou ne subiront pas d’autres dommages. Ce four a été
conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA
International et respecte les températures maximales permises
de 194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.
Résidence mobile – Spécifications
supplémentaires à respecter lors de l’installation
L’installation de cette cuisinière doit s’effectuer conformément
à la norme Manufactured Home Construction Safety Standards,
Title 24 CFR, Part 3280 (anciennement Federal Standard for
Mobile Home Construction and Safety, title 24, HUD, Part 280).
Lorsque cette norme n’est pas applicable, utiliser la norme
Standard for Manufactured Home Installations,
ANSI A225.1/NFPA 501A ou les dispositions des codes locaux.
Au Canada, l’installation de cette cuisinière doit satisfaire aux
stipulations de la version la plus récente de la norme 
CAN/CSA-Z240.1, ou des codes locaux en vigueur.
Critères à respecter pour une installation en résidence
mobile :
■
Lorsque cette cuisinière est installée dans une maison
mobile, elle doit être fixée selon les instructions de ce
document.
■
Toute méthode pour fixer de façon sécuritaire la cuisinière
est adéquate dès qu’elle respecte les normes mentionnées
plus haut.
Dimensions de l’armoire
Les dimensions de l’espace entre les armoires
correspondent à une installation entre des armoires de 24 po
(61,0 cm) de profondeur, avec comptoir de 25 po (64,0 cm)
de profondeur et de 36 po (91,4 cm) de hauteur.
IMPORTANT : Lors de l’installation d’une hotte ou d’un
ensemble hotte/four à micro-ondes au-dessus de la surface
de cuisson, suivre les instructions fournies avec la hotte ou
l’ensemble hotte/micro-ondes concernant les dimensions de
dégagement à respecter au-dessus de la surface de la table
de cuisson.
A. Pour le dégagement minimum vers la partie supérieure de la table
de cuisson, voir la REMARQUE*.
B. 13 po (33 cm) maximum de profondeur de l’armoire supérieure
C. 30 po (76,2 cm) minimum de largeur d’ouverture
D. 18 po (45,7 cm) entre l’armoire latérale supérieure et le comptoir
E. 30 po (76,2 cm) minimum de largeur d’ouverture
F. La zone ombragée est recommandée pour l’installation de tuyau
de gaz rigide.
G. 4 1/2 po (11,4 cm)
H. 8 po (20,3 cm)
I.
17 po (43,2 cm)
J. 2 po (5,1 cm)
K. 4 1/2
po (11,4 cm)
L. 5 po (12,7 cm) minimum de dégagement entre les deux côtés de la
cuisinière et les parois latérales ou d’autres matériaux combustibles.
M. Prise reliée à la terre
N. La porte ou les charnières de l’armoire ne doivent pas dépasser
à l’intérieur de l’ouverture.
*REMARQUE : Distance de séparation de 24 po (61,0 cm)
ou plus lorsque le fond d’une armoire de bois ou de métal est
protégée par une planche ignifugée d’au moins 1/4 po (6,4 mm)
recouverte d’une feuille métallique d’épaisseur égale ou
supérieure à : acier calibre 28 MSG, acier inoxydable 0,015 po
(0,4 mm), aluminium 0,024 po (0,6 mm) ou cuivre 0,020 po
(0,5 mm). Distance de séparation minimale de 30 po (76,2 cm)
ou plus entre le dessus de la table de cuisson et le fond d’une
armoire de bois ou de métal non protégée.
N
B
C
D
L
A
E
M
G
I
K
J
F
F
K
H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com