Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WFGS4530S Datasheet(PDF) 10 Page - Whirlpool.

Part # WFGS4530S
Description  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS4530S Datasheet(HTML) 10 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS4530S Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
GUIDE DE DIMENSIONS
10 de 15
Conduite de gaz
■
Installer une canalisation de gaz rigide de 3/4 po (1,9 cm)
jusqu’à l’emplacement d’installation de la cuisinière. Un
tuyau d’un plus petit diamètre utilisé sur une grande distance
pourrait ne pas fournir une alimentation suffisante en gaz.
Pour l’alimentation au propane, le diamètre des canalisations
ou tuyaux doit être de 1/2 po (1,3 cm) minimum. En général,
le fournisseur de gaz propane détermine les matériaux à
utiliser et le diamètre approprié.
■
REMARQUE : On doit utiliser un composé d’étanchéité pour
tuyauteries résistant à l’action du gaz propane. Ne pas utiliser
de ruban TEFLON®†.
Raccord métallique flexible pour appareil ménager :
■
Si les codes locaux le permettent, un nouveau raccord flexible
en métal de 4 à 5 pi (122 à 152,4 cm) de long et de 1/2 po
(13 mm) ou 3/4 po (19 mm) D.I. (diamètre intérieur) certifié
par CSA peut être utilisé pour raccorder la cuisinière à la
canalisation de gaz.
■
Un raccord de tuyauterie mâle de 1/2 po (13 mm) est
nécessaire pour la connexion sur le raccord à filetage femelle
à l’entrée du détendeur de l’appareil.
■
Ne pas plier ou endommager le tuyau de métal flexible lors du
déplacement de la cuisinière.
Raccordement par un ensemble rigide
On doit utiliser une combinaison de raccords pour réaliser un
raccordement rigide entre la cuisinière et la canalisation de gaz.
Le tuyau rigide doit se trouver au même niveau que le raccord
de connexion de la cuisinière. On doit veiller à ne soumettre
les sections de canalisation d’alimentation et de combustible à
aucune traction ou flexion afin que la cuisinière soit d’aplomb et
correctement alignée.
■
Robinet d’arrêt nécessaire :
Procéder à l’installation d’un robinet d’arrêt manuel pour
la conduite de gaz dans un endroit facile d’accès. Ne pas
entraver l’accès au robinet d’arrêt manuel. Le robinet d’arrêt
manuel est prévu pour ouvrir ou fermer l’alimentation en gaz
de la table de cuisson.
A. Canalisation de gaz
B. Robinet d’arrêt en position ouverte
C. Vers la cuisinière
Détendeur
Le détendeur fourni avec cette cuisinière doit être utilisé.
La pression d’alimentation du détendeur doit être comme suit
pour un fonctionnement correct :
Gaz naturel :
Pression minimum : 5 po (12,7 cm) de colonne d’eau
Pression maximale : 14 po (35,5 cm) de colonne d’eau
Gaz propane :
Pression minimum : 11 po (27,9 cm) de colonne d’eau
Pression maximale : 14 po (35,5 cm) de colonne d’eau
Communiquer avec votre fournisseur local de gaz en cas
de doute sur la pression d’entrée.
Spécifications de l’alimentation du brûleur
Les débits thermiques indiqués sur la plaque signalétique
correspondent à une altitude d’utilisation inférieure à 2 000 pi
(609,6 m).
Lorsque l’appareil est utilisé à une altitude supérieure à 2 000 pi
(609,6 m), on doit réduire le débit thermique indiqué de 4 %
pour chaque tranche de 1 000 pi (304,8 m) au-dessus du niveau
de la mer (non applicable au Canada).
Essai de pression de la canalisation de gaz
On doit tester le détendeur sous une pression supérieure d’au
moins 1 po (2,5 cm) à la pression de la tubulure de distribution
indiquée sur la plaque signalétique.
Mise sous pression à une pression supérieure à 1/2 lb/po2
(3,5 kPa) (14 po [35,5 cm] de colonne d’eau)
Pour tout test de pressurisation du système à une pression
supérieure à 1/2 lb/po² (3,5 kPa), on doit déconnecter la
cuisinière et son robinet d’arrêt des canalisations d’alimentation
en gaz à pressuriser.
Mise sous pression à une pression de 1/2 lb/po² (3,5 kPa)
[14 po (35,5 cm) de colonne d’eau ou moins]
Lors de tout test de mise sous pression de la canalisation de
gaz à une pression égale ou inférieure à 1/2 lb/po² (3,5 kPa), on
doit isoler la cuisinière de la canalisation de gaz par fermeture
de son robinet d’arrêt manuel individuel.
†TEFLON® est une marque déposée de Chemours.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com