Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WFGS4530S Datasheet(PDF) 15 Page - Whirlpool.

Part # WFGS4530S
Description  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS4530S Datasheet(HTML) 15 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS4530S Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 15Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 15 page
background image
GUÍA DE DIMENSIONES
15 de 15
Línea de suministro de gas
■
Provea una línea de suministro de gas con tubería rígida de
3/4" (1,9 cm) hasta la ubicación de la estufa. Una tubería
de menor tamaño en tendidos más largos puede dar como
resultado un suministro de gas insuficiente. Con gas propano,
el tamaño de la tubería o los caños puede ser de 1/2"
(1,3 cm) como mínimo. Por lo general, los proveedores de gas
propano determinan el tamaño y los materiales que deben
usarse en el sistema.
■
NOTA: Deben usarse compuestos para uniones de tubería
que sean resistentes a la acción del gas propano. No utilice
cinta TEFLON®†.
Conector flexible de metal para el electrodoméstico:
■
Si los códigos locales lo permiten, se puede usar un nuevo
conector metálico flexible para aparatos de diseño certificado
por CSA, de 4 a 5 pies (122 a 152,4 cm) de longitud, 1/2"
(13 mm) o 3/4" (19 mm) de diámetro interno, para conectar la
superficie de cocción a la línea de suministro de gas.
■
Se necesita una rosca de tubo macho de 1/2" (13 mm)
para conectar las roscas de tubo hembra de la entrada al
regulador de presión del electrodoméstico.
■
No tuerza ni dañe la tubería de metal flexible cuando mueva
la estufa.
Conexión de tubería rígida
La conexión de tubería rígida requiere una combinación de
accesorios de tubería para obtener una conexión en línea hacia
la estufa. La tubería rígida deberá estar nivelada con la conexión
de la estufa. Deberán quitarse todas las torceduras de las líneas
de suministro y de combustible para que la estufa esté nivelada
y alineada.
■
Debe incluir una válvula de cierre:
Instale una válvula de cierre manual para líneas de gas
en un lugar de fácil acceso. No bloquee el acceso a la válvula
de cierre. La válvula es para abrir o cerrar el suministro de gas
a la superficie de cocción.
A. Línea de suministro de gas
B. Válvula de cierre en posición “abierta”
C. A la estufa
Regulador de la presión de gas
Deberá usarse el regulador de la presión de gas suministrado
con esta estufa. Para el funcionamiento adecuado, la presión de
entrada al regulador deberá ser como se indica a continuación:
Gas Natural:
Presión mínima: 5" (12,7 cm) de presión de la columna de agua
Presión máxima: 14" (35,5 cm) de presión de la columna de
agua
Gas propano:
Presión mínima: 11" (27,9 cm) de presión de la columna de
agua
Presión máxima: 14" (35,5 cm) de presión de la columna de
agua
Comuníquese con el proveedor de gas local si no está seguro
acerca de la presión de entrada.
Requisitos de entrada de los quemadores
La capacidad nominal de entrada que se muestra en la placa
de clasificación del modelo/serie es para elevaciones de hasta
2000 pies (609,6 m).
Para elevaciones mayores de 2000 pies (609,6 m), los valores
nominales se reducen en una proporción del 4% por cada
1000 pies (304,8 m) por encima del nivel del mar (no es
aplicable para Canadá).
Prueba de presión del suministro de gas
La presión del suministro de gas para un regulador de prueba
debe ser de al menos 1" (2,5 cm) de presión de la columna de
agua superior a la presión del múltiple que se muestra en la
placa que indica modelo/serie.
Prueba de presión de línea sobre 1/2 psi (3,5 kPa)
de manómetro (14" [35,5 cm] de presión de la columna
de agua)
La estufa y su válvula de cierre individual deben desconectarse
del sistema de tubería de suministro de gas durante cualquier
prueba de presión efectuada en el sistema con presiones de
prueba superiores a 1/2 psi (3,5 kPa).
Prueba de presión de la línea a 1/2 psi (3,5 kPa)
de manómetro (14" [35,5 cm] de presión de columna
de agua) o menos
Se debe cerrar la válvula de cierre individual manual para aislar
la estufa del sistema de tubería de suministro de gas durante
cualquier prueba de presión efectuada en el sistema con
presiones de prueba igual a 1/2 psi (3,5 kPa) o menos.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.
W11779527A
05/25
®
/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
†TEFLON® es una marca comercial registrada de Chemours.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com