Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WFGS4530S Datasheet(PDF) 12 Page - Whirlpool.

Part # WFGS4530S
Description  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS4530S Datasheet(HTML) 12 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS4530S Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. WFGS4530S Datasheet HTML 15Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
GUÍA DE DIMENSIONES
12 de 15
ESTUFAS AUTÓNOMAS A GAS WHIRLPOOL®
PRODUCTO: WFGS4530S*
Leyenda
Descripción
pul
cm
A*
Altura de parte superior de rejillas
36
¹⁵⁄16
93,86
B*
Altura hasta la parte superior de superficie de cocción
36
91,46
C*
Altura hasta parte superior de la puerta
31
⁵⁄16
79,57
D*
Altura hasta parte superior de la manija
31
¹⁄8
79,06
E*
Altura del cajón
8
⁷⁄16
21,37
F
Profundidad con manijas
28
¹⁄16
71,26
VISTA LATERAL
*IMPORTANTE: Las medidas de altura mínima son el valor más bajo del rango de ajuste de altura.
Cuando las patas niveladoras se extienden por completo, se debe sumar una altura adicional de 1
¹⁄2" (3,8 cm) a las alturas indicadas.
IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del propietarioantes seleccionar
los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
E*
D*
C*
B*
A*
F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com