Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M68AR024DZB Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # M68AR024DZB
Description  16 Mbit 1M x16 1.8V Asynchronous SRAM
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M68AR024DZB Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  M68AR024DZB Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M68AR024DZB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
M68AR024D
2/19
TABLE OF CONTENTS
SUMMARY DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Figure 2. Logic Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Table 1. Signal Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Figure 3. TFBGA Connections (Top view through package) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 4. Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MAXIMUM RATING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 2. Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DC AND AC PARAMETERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 3. Operating and AC Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 5. AC Measurement I/O Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 6. AC Measurement Load Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Table 4. Capacitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 5. DC Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 6. Operating Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Read Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 7. Address Controlled, Read Mode AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 8. Chip Enable or Output Enable Controlled, Read Mode AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 9. Chip Enable or UB/LB Controlled, Standby Mode AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 7. Read and Standby Mode AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Write Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 10. Write Enable Controlled, Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 11. Chip Enable E1 Controlled, Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 12. UB/LB Controlled, Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 8. Write Mode AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 13. E1 Controlled, Low VCC Data Retention AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 14. E2 Controlled, Low VCC Data Retention AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 9. Low VCC Data Retention Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 15. TFBGA48 6.5x10mm - 6x8 ball array, 0.75 mm pitch, Bottom View Package Outline. . 15
Table 11. TFBGA48 8x10mm - 6x8 ball array, 0.75 mm pitch, Package Mechanical Data. . . . . . . 16
PART NUMBERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 12. Ordering Information Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
REVISION HISTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 13. Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com