Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LD-CQAR Datasheet(PDF) 1 Page - ams-OSRAM AG

Part # LD-CQAR
Description  OSLON® Square
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LD-CQAR Datasheet(HTML) 1 Page - ams-OSRAM AG

  LD-CQAR Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LD-CQAR Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2018-03-20
Datasheet
Version 1.5 (not for new design)
LD CQAR
This most compact high-power LED (2 W class) allows
dense clustering and simple circuit designs. Its
extremely low thermal resistance helps to keep the
efficiency remarkably high even when driven at high
currents. High reliability. Long lifetime.
Diese außerordentlich kompakte Hochleistungs-LED
(2-W-Klasse) erlaubt eine dichte Anordnung und
einfache Schaltungsentwürfe. Der äußerst niedrige
Wärmewiderstand sorgt für einen hohen
Wirkungsgrad auch bei hohen Strömen. Hohe
Zuverlässigkeit. Lange Lebensdauer.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
•
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
Color: 445 nm (deep blue)
•
Farbe: 445 nm (deep blue)
•
Radiant Flux: typ. 1350 mW
•
Strahlungsfluss: typ. 1350 mW
•
Radiant Efficiency: typ. 65 %
•
Lichtausbeute: typ. 65 %
•
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
•
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Applications
Anwendungen
•
Architectural lighting
•
Architekturbeleuchtung
•
Stage lighting
•
Bühnenbeleuchtung
•
Shop lighting
•
Ladenbeleuchtung
•
Color changing fixtures
•
farbveränderliche Lichtquellen
•
Remote-phosphor fixtures
•
Remote-Phosphor Lichtquellen
•
Horticultural Lighting
•
Gewächshausbeleuchtung
OSLON
® Square
2018-05-10
1


Similar Part No. - LD-CQAR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LD-CQAR OSRAM-LD-CQAR Datasheet
9Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Similar Description - LD-CQAR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KWCSLPM2.PC OSRAM-KWCSLPM2.PC Datasheet
836Kb / 25P
OSLON Square Flat
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM Datasheet
1Mb / 25P
OSLON Square
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM_17 Datasheet
1Mb / 25P
OSLON Square
LDCQAR OSRAM-LDCQAR Datasheet
9Mb / 22P
OSLON Square
GHCSSRM2.24 OSRAM-GHCSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON Square
GDCSSRM2.14 OSRAM-GDCSSRM2.14 Datasheet
3Mb / 22P
OSLON Square
GHCSSRML.24 OSRAM-GHCSSRML.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON® Optimal
Version 1.0 / 2022-04-29
GDCSSRML.14 OSRAM-GDCSSRML.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON® Optimal
Version 1.0 / 2022-07-07
logo
ams AG
SFH4715 AMSCO-SFH4715 Datasheet
1Mb / 18P
OSLON® Black OSLON Black Series (850 nm) - 90°
Version 1.6 2019-07-16
SFH4727S AMSCO-SFH4727S Datasheet
1Mb / 17P
OSLON® Black OSLON Black Series (940 nm) - 50°
Version 1.1 2020-08-26
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com