Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AS1746 Datasheet(PDF) 6 Page - ams AG

Part # AS1746
Description  0.5/0.6, Low-Voltage, Dual SPDT Analog Switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSCO [ams AG]
Direct Link  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS1746 Datasheet(HTML) 6 Page - ams AG

Back Button AS1746 Datasheet HTML 2Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 3Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 4Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 5Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 6Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 7Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 8Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 9Page - ams AG AS1746 Datasheet HTML 10Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
www.austriamicrosystems.com
Revision 1.03
6 - 15
AS1746
Datasheet - Ty p i c a l O p e r a t i n g C h a r a c t e r i s t i c s
7 Typical Operating Characteristics
TAMB = +25ºC. Values measured in TDFN-10 (3x3mm) package.
Figure 3. NC ON-Resistance vs. VCOM
Figure 4. NO ON-Resistance vs. VCOM
Figure 5. NC ON-Resistance vs. VCOM, 5V
Figure 6. NO ON-Resistance vs. VCOM, 5V
Figure 7. NC ON-Resistance vs. VCOM, 3V
Figure 8. NO ON-Resistance vs. VCOM, 3V
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
1
23
45
VCOM (V)
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
1
23
45
VCOM (V)
V
DD = 1.8V
V
DD = 2.0V
V
DD = 2.3V
V
DD = 2.5V
V
DD = 3.0V
V
DD =5.0V
V
DD = 1.8V
V
DD = 2.0V
V
DD = 2.3V
V
DD = 2.5V
V
DD = 3.0V
V
DD =5.0V
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
01
23
45
VCOM (V)
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
01
23
45
VCOM (V)
T
AMB = +85°C
T
AMB = +85°C
T
AMB = +25°C
T
AMB = +25°C
T
AMB = -40°C
T
AMB = -40°C
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
VCOM (V)
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
VCOM (V)
T
AMB = -40°C
T
AMB = +25°C
T
AMB = +85°C
T
AMB = +25°C
T
AMB = -40°C
T
AMB = +85°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com