Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

POE576U-4MP-N-R Datasheet(PDF) 7 Page - Phihong USA Inc.

Part # POE576U-4MP-N-R
Description  Phihong Midspan POE with TCPIP (SNMPv2c)
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHIHONG [Phihong USA Inc.]
Direct Link  http://www.phihongusa.com
Logo PHIHONG - Phihong USA Inc.

POE576U-4MP-N-R Datasheet(HTML) 7 Page - Phihong USA Inc.

Back Button POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 3Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 4Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 5Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 6Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 7Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 8Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 9Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 10Page - Phihong USA Inc. POE576U-4MP-N-R Datasheet HTML 11Page - Phihong USA Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 45 page
background image
Phihong USA Corporation • 47800 Fremont Blvd. Fremont, CA 94538 • Tel: 1.510.445.0100 Fax: 1.510.445.1678
www.phihong.com or www.midspans.com
-7-
1.1
Sicherheitsmaßnahmen – Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
Allgemein – Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgäfltig durch, bevor Sie das System
installieren und an eine Energiequelle anschließen.
Hinweis – Das Gerät derf nur durch qualifiziertes und geschultes tehisches Personal (gemäß IEC
60950 [Vorschrift 60950 der Internationalen Elektrischen Kimmission] und AS/NZS 3260 [Vorschrift für
Australien und Neuseeland]) installiert, ersetzt oder repariert werden. Installieren Sie das System auch
in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen oder europäischen Vorschriften bzw. Der NEC-
Vorschrift, falls Sie sich in den Vereinigten Staaten befinden.
Vorsichtsmaßnahmen:
1. Die Gebäudeinstallationen, in denen das Produkt benutzt wird, müssen über eine Sicherung oder
einen Schutzschalter mit maximal 15A für 120 Vac (USA) oder 10A für 230Vac (ineternational)
verfügen. Dis Gebäudeinstallationen müssen das Midspan-Device vor zu starkem Strom oder
Kurzchlüssen schützen.
2. Lesen Sie vor dem Anschließen des Midspan-Device an eine Energiequelle (einschließlich der
erforderlichen Anschlussleitungen) die Setup-Anleitung für Ihre Midspan-Hardware in Kapitel 2
genau druch. Dieses Verfahren wird zusammen mit allen weiteren Vorgängen und Anwisungen
im Benutzerhandbuch für das Midspan-Device beschrieben. Sie Können das Benutzerhandbuch
unter www.midspans.com oder www.phihong.com herunterladen.
3. Um das Midspan-Device vor Überhitzung zu schübenutzen Sie das Produkt nicht in Räumen, die
die maximale empfohlene Umgebungstemperatur von 40oC überschreiten. Lassen Sie um alle
Lüftungsöffnungen herum mindestens 7,5 bis 10 cm (3-4 inches) frei.
4. Stützen Sie das Gewicht des PoE Midspan-Device nicht ab, indem Sie das Gehäuse auf ein
anderes Gerät stellen. Falls Sie das Gerät auf ein Gestell montieren, muss dieses eine stabile und
haltbare Oberfläche haben. Nach der Installation des Systems bewegen Sie das Midspan-Device
nicht mehr.
5. Ds Midspan-Device enthält zwei Reihen mit “Datenports” und “Daten-und-Stromports.” Die
Ports verwenden RJ45-Datenanschlüsse. Schließen Sie keine Kabel an und trennen Sie keine
Kabelverbindungen während Gewittern mit Blitzen.
6. Führen Sie an dem Midspan-System keine Arbeiten durch schließen Sie keine Kabel an und trennen
Sie keine Kabelverbindungen während Gewittern mit Blitzen.
7. Der Steckanschluss Wechselstrom muss jederzeit zugänglich sein, da er als Haupttrenngerät für
das Produkt dient.
8. Trennen Sie das Produkt immer erst von der Stromquelle, bevor Sie Wartungs- oder reparaturarbeiten
daran durchführen.
9. Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß aller geltenden Gesetze und Vorschriften Ihres Landes und
der EU (falls Sie sich in einem Land der EU befinden).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com