Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

L9958 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # L9958
Description  Low RDSON SPI controlled H-Bridge
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9958 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  L9958 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 38 page
background image
L9958
Contents
Doc ID 17269 Rev 5
3/38
5.2.6
Vs under-voltage shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.2.7
Vdd over-voltage detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2.8
Vdd under-voltage detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2.9
Output short protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.3
Off-state diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.3.1
Off-state detection scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.3.2
Open load detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.4
H-Bridge functional status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.3
Range of functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.4.1
Device supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.4.2
Device supply monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.4.3
SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.4.4
Digital inputs: TTL // 3.3V / 5V CMOS compatible . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.4.5
Bridge output drivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.4.6
Over-temperature monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.4.7
Current limitation and over-current detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.4.8
Diagnostic of open-load in on-state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4.9
Off-state diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4.10
Timing characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7
Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com