Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AN2787 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN2787
Description  Monolithic VR demonstration board for chipset
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2787 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN2787 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2787 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 37 page
background image
Contents
AN2787
2/37
Contents
1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Demonstration kit schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Bill of material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
Component assembly and layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
I/O interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6
Recommended equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7
Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.1
JP1 VDDQ output discharge (DSCG pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.2
JP3 switching regulator phase control (SET_PH1 pin) . . . . . . . . . . . . . . 15
7.3
JP4 1.8 V (VDDQ) external/internal divider (VFB_1S8 pin) . . . . . . . . . . . 16
7.4
JP5 1.5 V external/internal divider (VFB_1S5 pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.5
JP6 1.05 V external/internal divider (VFB_1S05 pin) . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.6
JP7 current limit (CSNS pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8
Test setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9
Getting started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10
STEVAL-ISA050V1 evaluation tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
10.1
SW regulators turn-on (soft-start) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
10.2
SW regulator - working mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.3
Load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
10.4
Load transient responses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10.5
Efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10.6
Phase management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10.7
Fault management (OVP, UVP, UVLO, thermal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
10.8
SW regulators current limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
10.9
Soft-end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com