Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VNH5250AS-E Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # VNH5250AS-E
Description  Automotive fully integrated H-bridge motor driver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNH5250AS-E Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  VNH5250AS-E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VNH5250AS-E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
DocID025102 Rev 2
3/18
VNH5250AS-E
List of tables
3
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Block description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 3.
Pin definitions and functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 4.
Pin functions description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 5.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 6.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 7.
Power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 8.
Logic inputs (INA, INB, ENA, ENB, PWM, CS_DIS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 9.
Switching (VCC = 13 V, RLOAD = 6.5 W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 10.
Protections and diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 11.
Current sense (9 V < VCC < 18 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 12.
Truth table in normal operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 13.
Truth table in fault conditions (detected on OUTA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 14.
Electrical transient requirements (part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 15.
Electrical transient requirements (part 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 16.
Electrical transient requirements (part 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 17.
SO-16N mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 18.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com