Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SE9051 Datasheet(PDF) 4 Page - Seaward Electronics Inc.

Part # SE9051
Description  SE9051??툜?ⓧ맏鸚㎩??뤻봻獵삣춴?득콬?뽬?
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEAWARD [Seaward Electronics Inc.]
Direct Link  http://www.seawardinc.com
Logo SEAWARD - Seaward Electronics Inc.

SE9051 Datasheet(HTML) 4 Page - Seaward Electronics Inc.

  SE9051 Datasheet HTML 1Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 2Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 3Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 4Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 5Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 6Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 7Page - Seaward Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2011/02/09
内容如有变动,恕不提前通知
北京思旺电子技术有限公司 • www.seawardinc.com.cn • 第 4 页
引脚功能
引脚
引脚功能描述
引脚
引脚功能描述
Vin
正输入电压,给充电器提供
电源。Vin 的范围 为
4.75V~6V,需要旁路一个不
小于 1uF 的电容。
LED1
电源指示灯。当电源或锂电池接入时,LED1 亮
GND
电源地
LED2
七彩灯。在充电时,七彩灯 LED2 亮,当电池充饱后,
七彩灯 LED2 灭。
BAT+
充电电流输出端,给电池充
电,充饱电压为 4.22V。
SE9051 能自动识别电池极
性,因此该引脚也能接到电
池- 端。
LED3
闪灯。LED3 在正常充电时的闪频是 0.7Hz;电池快
充饱时,闪频是 1.2Hz;当电池充饱后,LED3 灭。
BAT-
充电电流输出端,给电池充
电,充饱电压为 4.22V。
SE9051 能自动识别电池极
性, 因此该引脚也能接到电
池+ 端。
LED4
充饱指示灯。当电池充饱后,LED4 亮。
特性曲线



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com