Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SE9051 Datasheet(PDF) 3 Page - Seaward Electronics Inc.

Part # SE9051
Description  SE9051??툜?ⓧ맏鸚㎩??뤻봻獵삣춴?득콬?뽬?
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEAWARD [Seaward Electronics Inc.]
Direct Link  http://www.seawardinc.com
Logo SEAWARD - Seaward Electronics Inc.

SE9051 Datasheet(HTML) 3 Page - Seaward Electronics Inc.

  SE9051 Datasheet HTML 1Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 2Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 3Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 4Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 5Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 6Page - Seaward Electronics Inc. SE9051 Datasheet HTML 7Page - Seaward Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2011/02/09
内容如有变动,恕不提前通知
北京思旺电子技术有限公司 • www.seawardinc.com.cn • 第 3 页
额定值
参数
符号
数值
单位
输入电压
VIN
4.75~6
V
结温
TJ
-40~85
℃
电气特性
VIN =5V;TJ =25℃;另有说明除外
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
Vin
输入电压
4.75
6
V
VTerm
截止电压
IBAT = 80mA
4.15
4.22
4.3
V
VFloat
浮充电压
IBAT =0mA
Vin
V
IBAT
充电电流
|Vbtp-Vbtn|<3.6V
500
mA
VShort
短路保护电压
|Vbtp-Vbtn| :3V~0V
2.5
V
FOSC
闪烁频率
|Vbtp-Vbtn|=3.6V
0.7
Hz
最大值
参数
符号
数值
单位
Vin 输入电压
Vin
8
V
BAT+电压
VBAT+
7
V
BAT-电压
VBAT-
7
V
LED1 电压
VLED1
7
V
LED2 电压
VLED2
7
V
BAT 短路电流持续时间
持续
250(SOT-23-6)
热阻(结点到环境)
ΘJA
120(DIP8)
℃/W
BAT 电流
IBAT
500
mA
LED 电流
ILED
20
mA
最高结温
TJ
125
℃
储存温度
TS
-40~125
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com