Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet(PDF) 22 Page - OSRAM GmbH

Part # CWCBLPM1.E1-MXMZ-R
Description  SMD ceramic package with silicone
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet(HTML) 22 Page - OSRAM GmbH

Back Button CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 23 page
background image
2015-08-07
22
Version 1.0
CW CBLPM1.E1
Glossary
Glossar
1) Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty
of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of
k = 3).
1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
2) Operating Conditions: Operating
conditions
according DC-derating (Max. Permissible Forward
Current)
2) Nutzungsbedingungen: Nutzungsbedingungen
gemäß
DC-Derating
(Maximal
zulässiger
Durchlassstrom)
3) Operating Conditions: Operating
conditions
according
Pulse-derating
(Permissible
Pulse
Handling Capability)
3) Nutzungsbedingungen: Nutzungsbedingungen
gemäß Pulsderating (Zulässige Impulsbelastbarkeit)
4) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of
± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
4) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
5) Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded
uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
5) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8 ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit
von
± 0,05 V
und
einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
6) Color reproduction index: Color
reproduction
index values (CRI-RA) are measured during a current
pulse
of
typically
25 ms,
with
an
internal
reproducibility of ± 2 and an expanded uncertainty of
± 3 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
6) Farbwiedergabe Index: Werte
des
Farbwiedergabe Index (CRI-RA) werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 2 und
einer
erweiterten
Messunsicherheit
von
± 3
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
7) Thermal Resistance: The typical R
th value is the
average of a distribution. The value was determined
on a sample basis and is not monitored.
7) Wärmewiderstand: Der typische R
th Wert ist der
Mittelwert einer Verteilung. Der Wert wurde auf
Musterbasis
ermittelt
und
wird
nicht
ständig
überwacht.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com