Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HCPL261A Datasheet(PDF) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL261A
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL261A Datasheet(HTML) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HCPL261A Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
6 − 130
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
最大リフローハンダ付け温度プロファイル(注:非塩素系活性フラックスを御使用して下さい。)
240
∆T = 115°C, 0.3°C/SEC
0
∆T = 100°C, 1.5°C/SEC
∆T = 145°C, 1°C/SEC
TIME – MINUTES
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
260
12
3
456789
10
11
12
絶対最大定格
項    目
記 号
Min
Max
単 位
注
保存温度
TS
-55
125
℃
動作温度
TA
-40
+85
℃
平均入力順電流
IF(AVG)
10
mA
1
逆電圧
VR
3
Volts
電源電圧
VCC
-0.5
7
Volts
2
イネーブル入力電圧
VE
-0.5
5.5
Volts
出力コレクタ電流(各チャンネル)
IO
50
mA
出力許容損失(各チャンネル)
PO
60
mW
3
出力コレクタ電圧(各チャンネル)
VO
-0.5
7
Volts
ハンダ付け温度(DIP タイプ)
260℃ 10 秒 リードが細くなる点より 1.6mm 下
推奨動作条件
項   目
記 号
Min
Max
単 位
“OFF”入力順電圧
VFL
-3
0.8
V
“ON”入力順電流
IFH
3.0
10
mA
電源電圧
VCC
4.5
5.5
Volts
“ON”イネーブル電圧
VEH
2.0
VCC
Volts
“OFF”イネーブル電圧
VEL
0
0.8
Volts
ファンアウト(RL = 1k Ω)
N
5
TTL Loads
出力プルアップ抵抗
RL
330
4k
Ω
動作温度
TA
-40
85
℃
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 130
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com