Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HCPL261A Datasheet(PDF) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL261A
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL261A Datasheet(HTML) 6 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL261A Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
6 − 132
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
スイッチング特性(特に指定のない限り、TA = -40℃ ∼ 85℃)
項 目
記 号
Min.
Typ.*
Max.
単 位
 テスト条件
図
注
入力スレッショルド電流
ITHL
1.5
3.0
mA
VCC = 5.5 V, VO = 0.6 V,
7, 10
IO >13 mA (Sinking)
伝達遅延時間
tPLH
52
100
ns
9, 11,
4, 9
(出力“L”→“H”)
12
伝達遅延時間
tPHL
53
100
ns
9, 11,
4,
(出力“H”→“L”)
12
10
パルス幅ひずみ
PWD
11
45
ns
9, 13
17
|tPHL - tPLH|
伝達遅延スキュー
tPSK
60
ns
24
11
出力立上り時間
tR
42
ns
9, 14
4
出力立下り時間
tF
12
ns
9, 14
4
イネーブル伝達遅延
tEHL
19
ns
IF = 3.5 mA
15,
12
(“H”→“L”)VCC = 5.0 V,
16
VEL = 0 V, VEH =3 V,
イネーブル伝達遅延
tELH
30
ns
CL = 15 pF,
15,
12
(“L”→“H”)RL = 350
Ω
16
* 全ての Typ. 値は TA =25℃
IF = 3.5 mA
VCC = 5.0 V,
VE = Open**,
CL = 15 pF,
RL = 350
Ω
瞬時同相除去特性(TA = 25℃)
項 目
型 番
記 号
Min.
Typ.
Max.
単 位
テスト条件
図
注
瞬時同相
HCPL-261A
|CMH|
1
5
kV/
µsVCM = 50 V
VCC = 5.0 V,
17
4,
除去電圧
HCPL-061A
RL = 350 Ω ,
13,
(出力“H”)
HCPL-263A
IF = 0 mA,
15
HCPL-063A
VE** = VCC
HCPL-261N
1
5
kV/
µs
VCM = 1000 V
TA=25℃
HCPL-061N
VOMIN=2V
HCPL-263N
15
25
kV/
µs
Using HP
19
HCPL-063N
App Circuit
瞬時同相
HCPL-261A
|CMH|
1
5
kV/
µsVCM = 50 V
VCC = 5.0 V,
17
4,
除去電圧
HCPL-061A
RL = 350 Ω ,
14,
(出力“L”)
HCPL-263A
IF = 3.5 mA,
15
HCPL-063A
VOMAX = 0.8 V
HCPL-261N
1
5
kV/
µs
VCM = 1000 V
VE**=VCC
HCPL-061N
TA=25℃
HCPL-263N
15
25
kV/
µs
Using HP
19
HCPL-063N
App Circuit
** HCPL-261A/261N/061A/061N のみ適用
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 132
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com